công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD25LQ32DVFS bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

tên linh kiện GD25LQ32DVFS
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Trang chủ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD25LQ32DVFS bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD25LQ32DVFS Datasheet HTML 60Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LQ32DVFS Datasheet HTML 61Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LQ32DVFS Datasheet HTML 62Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LQ32DVFS Datasheet HTML 63Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LQ32DVFS Datasheet HTML 64Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LQ32DVFS Datasheet HTML 65Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LQ32DVFS Datasheet HTML 66Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LQ32DVFS Datasheet HTML 67Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LQ32DVFS Datasheet HTML 68Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 64 / 72 page
background image
1.8V Uniform Sector
Dual and Quad Serial Flash
GD25LQ32D
64
Temperature Range E: Industrial (-40
℃ to +125℃)
Product Number
Density
Package Type
GD25LQ32DSEG
32Mbit
SOP8 208mil
GD25LQ32DSES
GD25LQ32DVEG
32Mbit
VSOP8 208mil
GD25LQ32DVES
GD25LQ32DNEG
32Mbit
USON8 (3x4mm)
GD25LQ32DNES
GD25LQ32DQEG
32Mbit
USON8 (4x4mm, 0.45mm thickness)
GD25LQ32DQES
GD25LQ32DWEG
32Mbit
WSON8 (6x5mm)
GD25LQ32DWES
Temperature Range F: Industrial+ (-40
℃ to +85℃)
Product Number
Density
Package Type
GD25LQ32DSFG
32Mbit
SOP8 208mil
GD25LQ32DSFS
GD25LQ32DVFG
32Mbit
VSOP8 208mil
GD25LQ32DVFS
GD25LQ32DNFG
32Mbit
USON8 (3x4mm)
GD25LQ32DNFS
GD25LQ32DQFG
32Mbit
USON8 (4x4mm, 0.45mm thickness)
GD25LQ32DQFS
GD25LQ32DWFG
32Mbit
WSON8 (6x5mm)
GD25LQ32DWFS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com