công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD25LQ32DQJS bảng dữ liệu(PDF) 54 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

tên linh kiện GD25LQ32DQJS
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Trang chủ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD25LQ32DQJS bảng dữ liệu(HTML) 54 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD25LQ32DQJS Datasheet HTML 50Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LQ32DQJS Datasheet HTML 51Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LQ32DQJS Datasheet HTML 52Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LQ32DQJS Datasheet HTML 53Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LQ32DQJS Datasheet HTML 54Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LQ32DQJS Datasheet HTML 55Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LQ32DQJS Datasheet HTML 56Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LQ32DQJS Datasheet HTML 57Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LQ32DQJS Datasheet HTML 58Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 54 / 72 page
background image
1.8V Uniform Sector
Dual and Quad Serial Flash
GD25LQ32D
54
Figure41. Input Test Waveform and Measurement Level
8.4. Capacitance Measurement Conditions
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Conditions
CIN
Input Capacitance
6
pF
VIN=0V
COUT
Output Capacitance
8
pF
VOUT=0V
CL
Load Capacitance
30
pF
Input Rise And Fall time
5
ns
Input Pause Voltage
0.1VCC to 0.8VCC
V
Input Timing Reference Voltage
0.2VCC to 0.7VCC
V
Output Timing Reference Voltage
0.5VCC
V
Figure42. Input Test Waveform and Measurement Level
0.8VCC
0.1VCC
0.7VCC
0.2VCC
0.5VCC
AC Measurement Level
Input timing reference level
Output timing reference level
Note: Input pulse rise and fall time are<5ns
Vss
20ns
Maximum Negative Overshoot Waveform
Maximum Positive Overshoot Waveform
20ns
20ns
Vss-2.0V
Vcc
20ns
20ns
20ns
Vcc + 2.0V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com