công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD25LB64CVIS bảng dữ liệu(PDF) 66 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

tên linh kiện GD25LB64CVIS
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
PDF  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Trang chủ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD25LB64CVIS bảng dữ liệu(HTML) 66 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD25LB64CVIS Datasheet HTML 62Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB64CVIS Datasheet HTML 63Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB64CVIS Datasheet HTML 64Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB64CVIS Datasheet HTML 65Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB64CVIS Datasheet HTML 66Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB64CVIS Datasheet HTML 67Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB64CVIS Datasheet HTML 68Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB64CVIS Datasheet HTML 69Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB64CVIS Datasheet HTML 70Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 66 / 70 page
background image
1.8V Uniform Sector
Dual and Quad Serial Flash
GD25LB64C
66
10. PACKAGE INFORMATION
10.1 Package SOP8 208MIL
D
E
E1
A
A2
A1
b
e
“A”
L1
L
θ
b
c
Base Metal
Detail
“A”
1
4
8
5
Dimensions
Symbol
A
A1
A2
b
c
D
E
E1
e
L
L1
θ
Unit
mm
Min
-
0.05
1.70
0.31
0.15
5.13
7.70
5.18
1.27
0.50
1.31
0°
Nom
-
0.15
1.80
0.41
0.20
5.23
7.90
5.28
-
-
Max
2.16
0.25
1.90
0.51
0.25
5.33
8.10
5.38
0.85
8°
Note:
1. Both the package length and width do not include the mold flash.
2. Seating plane: Max. 0.1mm.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com