công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD25B127DVFG bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

tên linh kiện GD25B127DVFG
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
PDF  65 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Trang chủ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD25B127DVFG bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD25B127DVFG Datasheet HTML 3Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25B127DVFG Datasheet HTML 4Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25B127DVFG Datasheet HTML 5Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25B127DVFG Datasheet HTML 6Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25B127DVFG Datasheet HTML 7Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25B127DVFG Datasheet HTML 8Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25B127DVFG Datasheet HTML 9Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25B127DVFG Datasheet HTML 10Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25B127DVFG Datasheet HTML 11Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 65 page
background image
3.3V Uniform Sector
Dual and Quad Serial Flash
GD25B127D
7
3.
MEMORY ORGANIZATION
GD25B127D
Each device has
Each block has
Each sector has
Each page has
16M
64/32K
4K
256
bytes
64K
256/128
16
-
pages
4096
16/8
-
-
sectors
256/512
-
-
-
blocks
UNIFORM BLOCK SECTOR ARCHITECTURE
GD25B127D 64K Bytes Block Sector Architecture
Block
Sector
Address range
255
4095
FFF000H
FFFFFFH
……
……
……
4080
FF0000H
FF0FFFH
254
4079
FEF000H
FEFFFFH
……
……
……
4064
FE0000H
FE0FFFH
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
2
47
02F000H
02FFFFH
……
……
……
32
020000H
020FFFH
1
31
01F000H
01FFFFH
……
……
……
16
010000H
010FFFH
0
15
00F000H
00FFFFH
……
……
……
0
000000H
000FFFH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com