| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GD5F1GQ4RF9FS bảng dữ liệu(PDF) 50 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GD5F1GQ4RF9FS bảng dữ liệu(HTML) 50 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
50 / 59 page ![]() SPI(x1/x2/x4) NAND Flash 1G 50 20 PERFORMANCE TIMING Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit. TRST CS# High To Next Command After Reset(FFh) 500 us tRD Read From Array 80 us tPROG Page Programming Time 0.4 0.7 ms tBERS Block Erase Time 3 5 ms Figure20-1. Serial Input Timing SCLK CS# SI MSB SO High-Z LSB tCHSL tSLCH tDVCH tCHDX tSHCH tCHSH tCHCL tCLCH tSHSL Figure20-2. Output Timing CS# SCLK SO SI Least significant address bit (LIB) in tCLQV tCLQX tCLQX tCLQV tCH tCL tSHQZ LSB |