công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD5F2GQ4REZJS bảng dữ liệu(PDF) 54 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

tên linh kiện GD5F2GQ4REZJS
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPI(x1/x2/x4) NAND Flash
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Trang chủ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD5F2GQ4REZJS bảng dữ liệu(HTML) 54 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD5F2GQ4REZJS Datasheet HTML 49Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4REZJS Datasheet HTML 50Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4REZJS Datasheet HTML 51Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4REZJS Datasheet HTML 52Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4REZJS Datasheet HTML 53Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4REZJS Datasheet HTML 54Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4REZJS Datasheet HTML 55Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4REZJS Datasheet HTML 56Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4REZJS Datasheet HTML 57Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 54 / 57 page
background image
SPI(x1/x2/x4) NAND Flash
2G
54
Figure21-2. LGA8 GD Type2 (6*8 mm)
A
D
D2
L
2
Lead Type design Gap
A
c
A2
A1
Soldermask
LAND PAD
Dimensions
Symbol
A
A1
A2
c
b
D
D2
E
E2
e
L
Unit
GD
Type2
GD
Type2
mm
Min
0.80
0.02
0.70
0.15
0.35
7.90
3.30
5.90
4.20
1.27
0.45
Nom
0.18
0.40
8.00
3.40
6.00
4.30
0.50
Max
0.95
0.21
0.45
8.10
3.50
6.10
4.40
0.55
Inch
Min
0.031
0.001
0.028
0.006
0.014
0.311
0.130
0.232
0.165
0.05
0.018
Nom
0.007
0.016
0.315
0.134
0.236
0.169
0,020
Max
0.037
0.008
0.018
0.319
0.138
0.240
0.173
0.022



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com