| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
XIO2000AI bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XIO2000AI bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Texas Instruments |
|
24 / 160 page ![]() Introduction 15 April 2007 Revised October 2008 SCPS155C Table 2−4. XIO2000A/XIO2000AI Signal Names Sorted Alphabetically (Continued) SIGNAL NAME GZZ/ZZZ BALL # ZHC BALL # ZHH BALL # SIGNAL NAME GZZ/ZZZ BALL # ZHC BALL # ZHH BALL # REQ4 B12 B11 A11 VDD_15_COMB M17 K13 K13 REQ5 B13 B12 A12 VDD_33 C06 D04 D04 RSVD D16 D12 D13 VDD_33 C13 D06 D05 RSVD D17 D14 D14 VDD_33 D10 D10 D09 RSVD N15 K12 L07 VDD_33 E03 F04 F04 RSVD N16 L07 L10 VDD_33 H04 F09 F09 RSVD P16 L12 L14 VDD_33 M03 J06 J06 RSVD P17 M07 M14 VDD_33 P09 J07 J07 RSVD R08 M10 M06 VDD_33 P10 L04 K04 RSVD R09 M11 P07 VDD_33 P11 L08 L08 RSVD R16 M13 N14 VDD_33 R05 L09 M09 RSVD T08 N06 M12 VDD_33 R14 L10 M10 RSVD T09 N07 M07 VDD_33 T13 P12 M11 RSVD T10 N08 M13 VDD_33_AUX K14 J14 J12 RSVD T11 N09 N06 VDD_33_COMB K16 H12 H14 RSVD T12 N10 N08 VDD_33_COMBIO L14 J12 K12 RSVD T14 N11 N09 VDDA_15 F17 D13 E11 RSVD T15 N12 N10 VDDA_15 G15 E11 F12 RSVD T17 N14 N11 VDDA_15 J14 H11 H11 RSVD U09 P05 P06 VDDA_15 J15 H13 H13 RSVD U10 P06 N07 VDDA_33 D15 C13 C12 RSVD U11 P07 P08 VDDA_33 K15 J11 J11 RSVD U12 P08 P09 VSS C05 F06 F06 RSVD U13 P09 P10 VSS C14 F07 F07 RSVD U14 P10 P11 VSS D03 F08 F08 RSVD U15 P13 P12 VSS D08 F13 F13 RSVD U16 P14 P14 VSS D11 G06 G06 RXN E16 E14 E13 VSS G04 G07 G07 RXP E17 E13 E14 VSS G17 G08 G08 SERIRQ T04 N03 N03 VSS K04 G09 G09 SERR E01 E03 D01 VSS K17 H06 H06 STOP F02 D02 E03 VSS N03 H07 H07 TRDY G03 F03 E01 VSS P08 H08 H08 TXN H16 G13 G13 VSS R04 H09 H09 TXP H17 G14 G14 VSS R06 J08 J08 VCCP A04 B04 A04 VSS R10 J09 J09 VCCP J01 G02 G01 VSS R11 M08 L09 VDD_15 D09 D08 D08 VSS R12 M09 L11 VDD_15 H14 F14 F14 VSS R13 M12 M08 VDD_15 J04 G04 G04 VSS R17 P11 N13 VDD_15 P07 L05 L05 VSS G07 VDD_15 P15 N13 N12 VSS G08 |