công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSU18MB86 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

tên linh kiện CSU18MB86
Giải thích chi tiết về linh kiện  MTP ROM 8 RISC MCU
PDF  109 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CSU18MB86 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CSU18MB86 Datasheet HTML 5Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 6Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 7Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 8Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 109 page
background image
产品概述
R
RE
EV
V..1
1..3
3
第
第 99 页
页,
,共
共 110099 页
页
CSU18MB86 系列
PT2[2]/LED/AIN
I/O
14
IO 或 LED 输出口或 10-Bit ADC 信号输入(单端输入模式),默认
为数字 IO
控制信号
IO 功能描述
AIENB2=0
模拟口
做为 10Bit ADC 信号输入口
PT2CON[x]=0 且 LEDEN=0
IO(默认值)
PT2CON[x]=0 且 LEDEN=1
LED 输出口(电流能力可调)
PT2CON[x]=1 且 LEDEN=X
IO
PT2CON[x]=1 且 LEDEN=1
IO
PT2[3]/LED ~2[7]/LED
I/O
15~19
IO 或 LED 输出口,默认为数字 IO
注:下表中的 x=3~7,对应控制的是 PT2[3]~2[7]
控制信号
IO 功能描述
PT2CON[x]=0 且 LEDEN=0
IO(默认值)
PT2CON[x]=0 且 LEDEN=1
LED 输出口(电流能力可调)
PT2CON[x]=1 且 LEDEN=0
IO
PT2CON[x]=1 且 LEDEN=1
IO
CHPV/VLED
P
20
ChargePump 电源输出口或 PT2 LED 电源驱动输入口
表 1-3CSU18MB86-SSOP24 引脚说明表
管脚名称
输入/输出
管脚序号
描述
CAP0/CAP1
AI
1~2
模拟电容输入口,使用时跨接 1uF 电容
DGND
P
3
芯片数字地
VDD
P
4
芯片电源,输入范围 2.4V~3.6V
VS
O/I
5
内置 LDO 电压输出/24Bit ADC 参考电压输入
选择内置 LDO 电压输出时,输出电压四档可选:2.35V、2.45V、
2.8V、3V,外接 1uF 电容
LDOS[1:0]
LDO 输出电压
00
3.0V
01
2.8V
10
2.45V
11
2.35V
AGND
P
6
芯片模拟地
AIN0~1
I
7~8
24Bit ADC 模拟差分输入端,寄存器位 SINL[1:0]控制差分输入信
号选择模式 :
=00 : 输入端连接到 AIN0 和 AIN1:AIN0 为 Vin + 、AIN1 为 Vin -
=01 : 内短
=10 : 24BitADC 输入端连接到内部温度传感器
=11: 输入端连接到 AIN0 和 AIN1:AIN0 为 Vin -、AIN1 为 Vin +
PT4[0]/XIN
I/O
9
IO 或 32768Hz 晶振输入
控制信号
IO 功能描述
AIENB3=1
IO(默认值)
AIENB3=0
32768Hz 时钟输入
PT4[1]/INT1/PWM/XOUT
I/O
10
IO 或外部中断 1 输入或 PWM 输出或 32768Hz 晶振输出
控制信号
IO 功能描述
AIENB3=1 且 PTW1[3]=0
IO(默认值)
AIENB3=1 且 PTW1[3]=1
外部中断 1 输入
AIENB3=1 且 PWM1OUT=1
PWM1 输出(需配置 IO 方向)
AIENB3=1、PWM1OUT=0 且
T1OUT=1
蜂鸣器 1 输出
AIENB3=0
32768Hz 晶振输出



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com