| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
100764006 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - MKS Instruments. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
100764006 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - MKS Instruments. |
|
8 / 20 page ![]() Seal, Centering ring assembly, Stainless Steel/viton® in./(mm) Flange Size (ISO) A B Part Number NW 63 NW 80 NW 100 NW 160 NW 200 NW 250 NW 320 NW 400 NW 500 NW 630 2.63 (67) 3.14 (80) 3.89 (99) 5.90 (150) 8.26 (210) 10.14 (258) 12.30 (312) 15.53 (395) 19.51 (496) 25.41 (645) 0.15 (4) 0.15 (4) 0.15 (4) 0.15 (4) 0.15 (4) 0.15 (4) 0.22 (6) 0.22 (6) 0.22 (6) 0.22 (6) 100760506 100760508 100760510 100760516 100760520 100760525 100760532 100760540 100760550 100760563 • Stainlesssteelcenteringring • ReplaceableVitonO-Ring • Aluminumspacerring • Ratedto150°Cmax A B Seal, Centering ring assembly, aluminum/Buna-n in./(mm) Flange Size (ISO) A B Part Number NW 63 NW 80 NW 100 NW 160 NW 200 NW 250 NW 320 NW 400 NW 500 NW 630 2.63 (67) 3.14 (80) 3.89 (99) 5.90 (150) 8.26 (210) 10.14 (258) 12.30 (312) 15.53 (395) 19.51 (496) 25.41 (645) 0.15 (4) 0.15 (4) 0.15 (4) 0.15 (4) 0.15 (4) 0.15 (4) 0.22 (6) 0.22 (6) 0.22 (6) 0.22 (6) 100760706 100760708 100760710 100760716 100760720 100760725 100760732 100760740 100760750 100760763 • Aluminumcenteringring • ReplaceableBuna-NO-Ring • Aluminumspacerring • Ratedto80°Cmax. A B Seal, Centering ring assembly, aluminum/viton® in./(mm) Flange Size (ISO) A B Part Number NW 63 NW 80 NW 100 NW 160 NW 200 NW 250 NW 320 NW 400 NW 500 NW 630 2.63 (67) 3.14 (80) 3.89 (99) 5.90 (150) 8.26 (210) 10.14 (258) 12.30 (312) 15.53 (395) 19.51 (496) 25.41 (645) 0.15 (4) 0.15 (4) 0.15 (4) 0.15 (4) 0.15 (4) 0.15 (4) 0.22 (6) 0.22 (6) 0.22 (6) 0.22 (6) 100760606 100760608 100760610 100760616 100760620 100760625 100760632 100760640 100760650 100760663 • Aluminumcenteringring • ReplaceableVitonO-Ring • Aluminumspacerring • Ratedto150°Cmax A B |