| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
100761908 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - MKS Instruments. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
100761908 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - MKS Instruments. |
|
9 / 20 page ![]() Ordering Information Seal, Overpressure assembly in./(mm) Flange Size (ISO) A B Part Number NW 80 NW 100 NW 160 3.14 (80) 3.89 (99) 5.90 (150) 0.15 (4) 0.15 (4) 0.15 (4) 100938657 100938658 100937685 • Stainlesssteelcenteringring • ReplaceableVitonO-Ring • Includesaluminumoverpressurering A B Seal, replacement O-ring, viton® in./(mm) Flange Size (ISO) Standard Number A B Part Number NW 63 NW 80 NW 100 NW 160 NW 200 NW 250 NW 320 NW 400 NW 500 NW 630 2-336 2-340 2-346 2-361 2-371 2-378 2-454 2-460 2-468 2-474 2.85 (72) 3.35 (85) 4.10 (104) 5.98 (152) 8.48 (215) 10.48 (266) 12.48 (317) 15.48 (393) 19.46 (494) 24.94 (634) 0.21 (5) 0.21 (5) 0.21 (5) 0.21 (5) 0.21 (5) 0.21 (5) 0.28 (7) 0.28 (7) 0.28 (7) 0.28 (7) 100762006 100762008 100762010 100762016 100762020 100762025 100762032 100762040 100762050 100762063 • Viton • StandardUSO-Ringsizes • Bakeableto150°C • Replaceablesealforcenteringringassembly B A Seal, replacement O-ring, Buna-n in./(mm) Flange Size (ISO) Standard Number A B Part Number NW 63 NW 80 NW 100 NW 160 NW 200 NW 250 NW 320 NW 400 NW 500 NW 630 2-336 2-340 2-346 2-361 2-371 2-378 2-454 2-460 2-468 2-474 2.85 (72) 3.35 (85) 4.10 (104) 5.98 (152) 8.48 (215) 10.48 (266) 12.48 (317) 15.48 (393) 19.46 (494) 24.94 (634) 0.21 (5) 0.21 (5) 0.21 (5) 0.21 (5) 0.21 (5) 0.21 (5) 0.28 (7) 0.28 (7) 0.28 (7) 0.28 (7) 100761906 100761908 100761910 100761916 100761920 100761925 100761932 100761940 100761950 100761963 • Buna-N • StandardUSO-Ringsizes • Bakeableto80°C • Replaceablesealforcenteringringassembly B A |