công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M670GS bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

tên linh kiện M670GS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Package in 8mm tape on 7" diameter reels.
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TO-GRACE [HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.]
Trang chủ  http://www.to-grace.com/index.html
Logo TO-GRACE - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

M670GS bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

  M670GS Datasheet HTML 1Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. M670GS Datasheet HTML 2Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. M670GS Datasheet HTML 3Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. M670GS Datasheet HTML 4Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. M670GS Datasheet HTML 5Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. M670GS Datasheet HTML 6Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. M670GS Datasheet HTML 7Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. M670GS Datasheet HTML 8Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. M670GS Datasheet HTML 9Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
LITE-ON
TECHNOLOGY
CORPORATION
P r o p e r t y o f L i t e - O n O n l y
Part
No. : LTW-M670GS
Page :
5
of
11
BNS-OD-C131/A4
Color Ranks Table
Color bin limits at IF = 20mA
Ranks
CIE 1931Chromaticity coordinates
x
0.296
0.291
0.300
0.304
B51
y
0.276
0.287
0.295
0.285
x
0.304
0.300
0.309
0.311
B52
y
0.285
0.295
0.305
0.294
x
0.291
0.287
0.297
0.300
B53
y
0.287
0.295
0.305
0.295
x
0.300
0.297
0.307
0.309
B54
y
0.295
0.305
0.315
0.305
x
0.311
0.307
0.33
0.33
B6
y
0.294
0.315
0.339
0.318
x
0.291
0.279
0.302
0.308
B7
y
0.257
0.276
0.302
0.279
x
0.308
0.302
0.319
0.321
B8
y
0.279
0.302
0.318
0.294
Tolerance on each Hue (x, y) bin is +/- 0.01.
C. I. E. 1931 Chromaticity Diagram
0.238
0.248
0.258
0.268
0.278
0.288
0.298
0.308
0.318
0.328
0.338
0.348
0.358
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
X-coordinate
A31
A32
A33
A34
B6
B7
B8
B51
B52
B53
B54



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com