công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP06DA12D15 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Toppower Electronic Technology Limited

tên linh kiện TP06DA12D15
Giải thích chi tiết về linh kiện  6W 1.5KVDC Isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOPPOWER [Toppower Electronic Technology Limited]
Trang chủ  http://en.gztoppower.com/
Logo TOPPOWER - Toppower Electronic Technology Limited

TP06DA12D15 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Toppower Electronic Technology Limited

  TP06DA12D15 Datasheet HTML 1Page - Toppower Electronic Technology Limited TP06DA12D15 Datasheet HTML 2Page - Toppower Electronic Technology Limited TP06DA12D15 Datasheet HTML 3Page - Toppower Electronic Technology Limited TP06DA12D15 Datasheet HTML 4Page - Toppower Electronic Technology Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TP06DA Series
www.gztoppower.com
TEL
:0086-20-82019000
EMAIL
:sales2@gztoppower.com
page 3 of 4
Units: mm
Tolerance: ±0.2mm
Units: mm
Tolerance: ±0.2mm
B Packaging
MECHANICAL DIMENSIONS
PIN CONNECTIONS
Pin
Single Output
Dual Output
2
-Vin
-Vin
3
-Vin
-Vin
9
NC
(9)
/
Com
10
NC
NC
11
NC
(11)
/
-Vout
14
+Vout
+Vout
15
NC
NC
16
-Vout
/
(16)
/
Com
22
+Vin
+Vin
23
+Vin
+Vin
B packaging
Pin
Single Output
Dual Output
1
+Vin
-Vin
2
NC
-Vout
3
NC
common
9
/
/
10
-Vout
common
11
+Vout
+Vout
12
-Vin
-Vin
13
-Vin
-Vin
14
+Vout
+Vout
15
-Vout
common
16
/
/
22
NC
common
23
NC
-Vout
24
+Vin
+Vin
MODEL SELECTION
TP 06
D
A 24 S 05 W
W:4:1 Wide voltage input range
Output voltage
S:single output
D:Dual output
Input Rated Voltage
Package type
DC-DC
Output rated power
Brand name
2
3
9
(9)
10 11
(11)
23 22
16 15 14
(16)
31.75
20.32 15.24
2.54
2.54
11.20
≥4.00
1.00
5.08
4.57
17.78
0.50
bottom view



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com