công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP06DA12S05 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toppower Electronic Technology Limited

tên linh kiện TP06DA12S05
Giải thích chi tiết về linh kiện  6W 1.5KVDC Isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOPPOWER [Toppower Electronic Technology Limited]
Trang chủ  http://en.gztoppower.com/
Logo TOPPOWER - Toppower Electronic Technology Limited

TP06DA12S05 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toppower Electronic Technology Limited

  TP06DA12S05 Datasheet HTML 1Page - Toppower Electronic Technology Limited TP06DA12S05 Datasheet HTML 2Page - Toppower Electronic Technology Limited TP06DA12S05 Datasheet HTML 3Page - Toppower Electronic Technology Limited TP06DA12S05 Datasheet HTML 4Page - Toppower Electronic Technology Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
TP06DA Series
www.gztoppower.com
TEL
:0086-20-82019000
EMAIL
:sales2@gztoppower.com
page 4 of 4
STEMPERATURE DERATING GR
RECOMMEND CIRCUIT:
Single Output
:
RECOMMEND CIRCUIT:
Dual Output
:
USING ATTENTIONS
Module will cause irreversible damage when in the state of the input reverse polarity.
Module will cause irreversible damage when in the long-term overload conditions.
Module will cause irreversible damage when out of the maximum input voltage range.
+ vin
-vin
Cin
+
+ V0
Cout
+
-V0
DC-DC
+ vin
-vin
Cin
+
+ V0
Cout1
+
-V0
DC-D C
Cout2
CO M
+
Add input capacitance Cin is helpful to improve the electromagnetic compatibility, recommend Cin use 47 uF-100uF of the electrolytic capacitors.
If the module connect to the digital circuits, please add the Cout、Cout1、Cout2.
If Cout, Cout1, Cout2 value is too high or lower ESR, it will cause the module instable,
The recommended value of Cout, Cout1, Cout2 should be 100 uF/A, the current here means the output current.



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com