công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

20T2/27 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Satco Products, Inc.

tên linh kiện 20T2/27
Giải thích chi tiết về linh kiện  20 watt; Mini Spiral Compact Fluorescent; 2700K; 82 CRI; Medium base; 120 volts
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SATCO [Satco Products, Inc.]
Trang chủ  https://www.satco.com/
Logo SATCO - Satco Products, Inc.

20T2/27 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Satco Products, Inc.

  20T2/27 Datasheet HTML 1Page - Satco Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
S7234
20T2/27
20 watt; Mini Spiral Compact Fluorescent; 2700K; 82 CRI;
Medium base; 120 volts
Features
Self-ballasted Spiral CFL
Uses 75% less energy than equivalent incandescent lamps
Long Life
Instant On
S7234
Item Number
UPC
Voltage
Watts
Incandescent Equivalent
Lamp Shape
Base
ANSI Base
S7234
045923072345
120
20
75W
T2
Medium
E26
Lamp Code
MOL In Inches MOD In Inches
Initial Lumens
Average Rated Hours Kelvin Temp
Color
Pack
20T2/27
4.41''
2.13''
1330
10000
2700
Warm White
48/12
CRI
CEC Status
Hg Content
RoHS Compliant
UL or ETL Listed
Warranty
82
Lawful for sale in California
1.6 mg
Yes
Yes
2 Year Limited


Số phần tương tự - 20T2/27

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Satco Products, Inc.
20T2/27 SATCO-20T2/27 Datasheet
124Kb / 1P
20 watt; Mini Spiral Compact Fluorescent; 2700K; 82 CRI; Medium base; 120 volts
More results

Mô tả tương tự - 20T2/27

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Satco Products, Inc.
S5401 SATCO-S5401 Datasheet
124Kb / 1P
20 watt; Mini Spiral Compact Fluorescent; 2700K; 82 CRI; Medium base; 120 volts
S5501 SATCO-S5501 Datasheet
128Kb / 2P
5 watt; Mini Spiral Compact Fluorescent; 2700K; 82 CRI; Medium base; 120 volts
S5507 SATCO-S5507 Datasheet
130Kb / 2P
11 watt; Mini Spiral Compact Fluorescent; 2700K; 82 CRI; Medium base; 120 volts
S5523 SATCO-S5523 Datasheet
124Kb / 1P
18 watt; Mini Spiral Compact Fluorescent; 2700K; 82 CRI; Medium base; 120 volts
S5526 SATCO-S5526 Datasheet
124Kb / 1P
23 watt; Mini Spiral Compact Fluorescent; 2700K; 82 CRI; Medium base; 120 volts
S7214 SATCO-S7214 Datasheet
126Kb / 1P
11 watt; Mini Spiral Compact Fluorescent; 2700K; 82 CRI; Medium base; 120 volts
S7217 SATCO-S7217 Datasheet
125Kb / 1P
13 watt; Mini Spiral Compact Fluorescent; 2700K; 82 CRI; Medium base; 120 volts
S7261 SATCO-S7261 Datasheet
124Kb / 1P
5 watt; Mini Spiral Compact Fluorescent; 2700K; 82 CRI; Medium base; 120 volts
S7325 SATCO-S7325 Datasheet
124Kb / 1P
13 watt; Mini Spiral Compact Fluorescent; 2700K; 82 CRI; Medium base; 120 volts
S7326 SATCO-S7326 Datasheet
124Kb / 1P
18 watt; Mini Spiral Compact Fluorescent; 2700K; 82 CRI; Medium base; 120 volts
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com