công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CH5540 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

tên linh kiện CH5540
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit USB Single chip
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH5540 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH5540 Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH5540 Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
http://wch.cn
2
7、工作电压
CH554 芯片支持 5V 或 3.3V 甚至 2.8V 电源电压,内置 5V 到 3.3V 的电压调整器。CH554 支持低功耗睡
眠,支持 USB、UART0、UART1、SPI0 以及部分 GPIO 外部唤醒。
8、内部框图
Pins: GND
VCC
V33 RST
P30~P37
P10~P17
Internal Address & Data & DMA Bus
Internal
Oscillator
Power-on
Reset
Watch-dog
Reset
ROM 16KB
iFlash
1T
E8051 Core
8-bit
Port1
UART1
UART0
PWM1
PWM2
LDO VolReg 5V->3.3V
4xPLL
XT
CMP
ADC
8-bit
Port3
8-bit
Port2
USB
Host/
Device
iRAM 256B
xRAM 1KB
DataFlash
128B
XT
OSC
SPI0
M/S
Timer0
Timer1
Timer2
Cap1/2
Touch
Key



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com