công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HY1908C2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD.

tên linh kiện HY1908C2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HUAYI [HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD.]
Trang chủ  http://www.hymexa.com/
Logo HUAYI - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD.

HY1908C2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD.

  HY1908C2 Datasheet HTML 1Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY1908C2 Datasheet HTML 2Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY1908C2 Datasheet HTML 3Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY1908C2 Datasheet HTML 4Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY1908C2 Datasheet HTML 5Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY1908C2 Datasheet HTML 6Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY1908C2 Datasheet HTML 7Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY1908C2 Datasheet HTML 8Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY1908C2 Datasheet HTML 9Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
HY1908C2
www.hymexa.com
V1.0
3
Electrical Characteristics (Cont.) (Tc =25℃ Unless Otherwise Noted)
Symbol
Parameter
Test Conditions
HY1908
Unit
Min
Typ.
Max
Dynamic Characteristics
RG
Gate Resistance
VGS=0V,VDS=0V,F=1MHz
-
3
-
Ω
Ciss
Input Capacitance
VGS=0V,
VDS=25V,
Frequency=1.0MHz
-
3800
-
pF
Coss
Output Capacitance
-
389
-
Crss
Reverse Transfer Capacitance
-
250
-
td(ON)
Turn-on Delay Time
VDD=40V,RG=6
Ω,
IDS=20A,VGS=10V
-
25
-
ns
Tr
Turn-on Rise Time
-
42
-
td(OFF)
Turn-off Delay Time
-
62
-
Tf
Turn-off Fall Time
-
19
-
Gate Charge
Characteristics
Qg
Total Gate Charge
VDS =64V, VGS=10V,
ID=20A
-
86
-
nC
Qgs
Gate-Source Charge
-
16
-
Qgd
Gate-Drain Charge
-
28
-
Note: *Pulse test,pulse width
≤ 300us,duty cycle ≤ 2%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com