công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C535A-WJS bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Cree, Inc

tên linh kiện C535A-WJS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Cree짰 5mm Round LED
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CREE [Cree, Inc]
Trang chủ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

C535A-WJS bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Cree, Inc

  C535A-WJS Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc C535A-WJS Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc C535A-WJS Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc C535A-WJS Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc C535A-WJS Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc C535A-WJS Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc C535A-WJS Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc C535A-WJS Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc C535A-WJS Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
Copyright © 2010 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree, the Cree logo and XLamp are registered trademarks
of Cree, Inc.
5
Copyright © 2019 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree and the Cree logo are registered trademarks of Cree, Inc.
5
Cree 5-mm Round LED
C535A-WJS/WJN
Bin
Code
Sub-
bin
x
y
W2
Wg1
0.2735
0.2860
0.2783
0.2955
0.2817
0.2889
0.2772
0.2800
Wg2
0.2772
0.2800
0.2817
0.2889
0.2852
0.2823
0.2808
0.2740
Wg3
0.2783
0.2955
0.2830
0.3050
0.2863
0.2978
0.2817
0.2889
Wg4
0.2817
0.2889
0.2863
0.2978
0.2895
0.2905
0.2852
0.2823
Wh1
0.2808
0.2740
0.2852
0.2823
0.2886
0.2756
0.2844
0.2680
Wh2
0.2844
0.2680
0.2886
0.2756
0.2920
0.2690
0.2880
0.2620
Wh3
0.2852
0.2823
0.2895
0.2905
0.2928
0.2833
0.2886
0.2756
Wh4
0.2886
0.2756
0.2928
0.2833
0.2960
0.2760
0.2920
0.2690
Bin
Code
Sub-
bin
x
y
W3
Wj1
0.2830
0.3050
0.2890
0.3130
0.2918
0.3048
0.2863
0.2978
Wj2
0.2863
0.2978
0.2918
0.3048
0.2947
0.2967
0.2895
0.2905
Wj3
0.2890
0.3130
0.2950
0.3210
0.2974
0.3119
0.2918
0.3048
Wj4
0.2918
0.3048
0.2974
0.3119
0.2998
0.3028
0.2947
0.2967
Wk1
0.2895
0.2905
0.2947
0.2967
0.2975
0.2890
0.2928
0.2833
Wk2
0.2928
0.2833
0.2975
0.2890
0.3003
0.2813
0.2960
0.2760
Wk3
0.2947
0.2967
0.2998
0.3028
0.3022
0.2946
0.2975
0.2890
Wk4
0.2975
0.2890
0.3022
0.2946
0.3045
0.2865
0.3003
0.2813
Bin
Code
Sub-
bin
x
y
W3
Wm1
0.2950
0.3210
0.3010
0.3290
0.3030
0.3190
0.2974
0.3119
Wm2
0.2974
0.3119
0.3030
0.3190
0.3050
0.3090
0.2998
0.3028
Wm3
0.3010
0.3290
0.3070
0.3370
0.3085
0.3260
0.3030
0.3190
Wm4
0.3030
0.3190
0.3085
0.3260
0.3100
0.3150
0.3050
0.3090
Wn1
0.2998
0.3028
0.3050
0.3090
0.3070
0.3005
0.3022
0.2946
Wn2
0.3022
0.2946
0.3070
0.3005
0.3090
0.2920
0.3045
0.2865
Wn3
0.3050
0.3090
0.3100
0.3150
0.3115
0.3060
0.3070
0.3005
Wn4
0.3070
0.3005
0.3115
0.3060
0.3130
0.2970
0.3090
0.2920
COLOR BIN LIMIT (I
F = 20 mA)
• Tolerance of measurement of the color coordinates is ±0.01.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com