công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NT5CB256M16DP-EKB bảng dữ liệu(PDF) 95 Page - Nanya Technology Corporation.

tên linh kiện NT5CB256M16DP-EKB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 4Gb SDRAM
PDF  163 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NANYA [Nanya Technology Corporation.]
Trang chủ  http://www.nanya.com
Logo NANYA - Nanya Technology Corporation.

NT5CB256M16DP-EKB bảng dữ liệu(HTML) 95 Page - Nanya Technology Corporation.

Back Button NT5CB256M16DP-EKB Datasheet HTML 91Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB256M16DP-EKB Datasheet HTML 92Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB256M16DP-EKB Datasheet HTML 93Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB256M16DP-EKB Datasheet HTML 94Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB256M16DP-EKB Datasheet HTML 95Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB256M16DP-EKB Datasheet HTML 96Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB256M16DP-EKB Datasheet HTML 97Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB256M16DP-EKB Datasheet HTML 98Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB256M16DP-EKB Datasheet HTML 99Page - Nanya Technology Corporation. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 95 / 163 page
background image
DDR3(L) 4Gb SDRAM
NT5CB(C)512M8DN / NT5CB(C)256M16DP
Version 2.3
95
Nanya Technology Cooperation ©
02/2017
All Rights Reserved.
DDR3L AC and DC Logic Input Levels for DQ and DM
Symbol
Parameter
DDR3L
Unit
Notes
800,1066
1333,1600
1866
Min
Max
Min
Max
Min
Max
VIH.DQ(DC90)
DC input logic high
Vref + 0.09
VDD
Vref + 0.09
VDD
Vref + 0.09
VDD
V
1
VIL.DQ(DC90)
DC input logic low
VSS
Vref - 0.09
VSS
Vref - 0.09
VSS
Vref - 0.09
V
1
VIH.DQ(AC160)
AC input logic high
Vref + 0.16
Note 2
Vref + 0.16
Note 2
-
-
V
1,2
VIL.DQ(AC160)
AC input logic low
Note 2
Vref - 0.16
Note 2
Vref - 0.16
-
-
V
1,2
VIH.DQ(AC135)
AC input logic high
Vref + 0.135
Note 2
Vref + 0.135
Note 2
Vref + 0.135
Note 2
V
1,2
VIL.DQ(AC135)
AC input logic low
Note 2
Vref - 0.135
Note 2
Vref - 0.135
Note 2
Vref - 0.135
V
1,2
VIH.DQ(AC130)
AC input logic high
-
-
-
-
Vref + 0.13
Note 2
V
1,2
VIL.DQ(AC130)
AC input logic low
-
-
-
-
Note 2
Vref - 0.13
V
1,2
VRefDQ(DC)
Reference Voltage
for DQ, DM inputs
0.49 * VDD
0.51 * VDD
0.49 * VDD
0.51 * VDD
0.49 * VDD
0.51 * VDD
V
3,4
NOTE 1 For input only pins except
REET. Vref = VrefDQ(DC).
NOTE 2 See “Overshoot and Undershoot Specifications”.
NOTE 3 The AC peak noise on VRef may not allow VRef to deviate from VRefDQ(DC) by more than +/-1% VDD (for reference: approx. +/- 13.5 mV).
NOTE 4 For reference: approx. VDD/2 +/- 13.5 mV.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com