công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NT5CC128M16IP-DINA bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Nanya Technology Corporation.

tên linh kiện NT5CC128M16IP-DINA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM
PDF  162 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NANYA [Nanya Technology Corporation.]
Trang chủ  http://www.nanya.com
Logo NANYA - Nanya Technology Corporation.

NT5CC128M16IP-DINA bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Nanya Technology Corporation.

Back Button NT5CC128M16IP-DINA Datasheet HTML 35Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-DINA Datasheet HTML 36Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-DINA Datasheet HTML 37Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-DINA Datasheet HTML 38Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-DINA Datasheet HTML 39Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-DINA Datasheet HTML 40Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-DINA Datasheet HTML 41Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-DINA Datasheet HTML 42Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-DINA Datasheet HTML 43Page - Nanya Technology Corporation. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 162 page
background image
Version 2.1
39
Nanya Technology Cooperation ©
07/2017
All Rights Reserved.
NTC Proprietary
Level: Property
DDR3(L) 2Gb SDRAM
NT5CB(C)256M8IN / NT5CB(C)128M16IP
DLL Switch Sequence from DLL-off to DLL-on
CK
CK
T0
Ta 0
Ta1
Tb0
Tc0
Tc1
Td0
Te0
Tf1
Tg0
1)
CMD
CKE
ODT
Th0
tCKSRE
tCKSRX 4)
tXS
tMRD
tDLLK
NOP
SRE 2)
SRX 5)
MRS 6)
MRS 7)
MRS 8)
Valid
ODTLoff
+ 1tck
3)
tMRD
Valid
tCKESR
Time
break
Do not
Care
NOP
Note:
ODT: Static LOW in case RTT_Nom and RTT_WR is enabled, otherwise static Low or High
1) Starting from Idle State.
2) Enter SR.
3) Change Frequency.
4) Clock must be stable at least tCKSRX.
5) Exit SR.
6) Set DLL-on by MR1 A0="0"
7) Start DLL Reset
8) Any valid command



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com