công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EMF90P02A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Excelliance MOS Corp.

tên linh kiện EMF90P02A
Giải thích chi tiết về linh kiện  P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Trang chủ  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.

EMF90P02A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Excelliance MOS Corp.

  EMF90P02A Datasheet HTML 1Page - Excelliance MOS Corp. EMF90P02A Datasheet HTML 2Page - Excelliance MOS Corp. EMF90P02A Datasheet HTML 3Page - Excelliance MOS Corp. EMF90P02A Datasheet HTML 4Page - Excelliance MOS Corp. EMF90P02A Datasheet HTML 5Page - Excelliance MOS Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
 
 
2008/08/04 
p.1 
EMF90P02A
G
S
D
P‐Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
 
Product Summary: 
BVDSS ‐20V 
RDSON (MAX.) 
90mΩ 
ID ‐10A 
 
 
Pb‐Free Lead Plating & Halogen Free 
 
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC = 25 °C Unless Otherwise Noted) 
PARAMETERS/TEST CONDITIONS 
SYMBOL 
LIMITS 
UNIT 
Gate‐Source Voltage 
VGS 
±12 
V 
Continuous Drain Current 
TC = 25 °C 
ID 
‐10 
A 
TC = 100 °C ‐6.5 
Pulsed Drain Current
1 
IDM ‐40 
Power Dissipation 
TC = 25 °C 
PD 
30 
W 
TC = 100 °C 
10 
Operating Junction & Storage Temperature Range 
Tj, Tstg ‐55 to 175 
°C 
 
 
 
THERMAL RESISTANCE RATINGS 
THERMAL RESISTANCE 
SYMBOL 
TYPICAL 
MAXIMUM 
UNIT 
Junction‐to‐Case 
RθJC 
 
5 
°C / W 
Junction‐to‐Ambient 
RθJA 
 
110 
1Pulse width limited by maximum junction temperature. 
2Duty cycle ≤ 1% 
 
 
 
 


Số phần tương tự - EMF90P02A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
EMF9 ROHM-EMF9 Datasheet
96Kb / 5P
Power management (dual transistors)
EMF9 ROHM-EMF9 Datasheet
99Kb / 6P
Power management (dual transistors)
EMF9 ROHM-EMF9_08 Datasheet
99Kb / 6P
Power management (dual transistors)
More results

Mô tả tương tự - EMF90P02A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Excelliance MOS Corp.
EMB07P03CS EXCELLIANCE-EMB07P03CS Datasheet
214Kb / 5P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB20P03G EXCELLIANCE-EMB20P03G Datasheet
186Kb / 5P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMDA0P10F EXCELLIANCE-EMDA0P10F Datasheet
204Kb / 5P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMF02P02H EXCELLIANCE-EMF02P02H Datasheet
212Kb / 6P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMF09P02A EXCELLIANCE-EMF09P02A Datasheet
208Kb / 5P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMF20B02V EXCELLIANCE-EMF20B02V Datasheet
179Kb / 5P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMFA0P02JS EXCELLIANCE-EMFA0P02JS Datasheet
200Kb / 5P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMFA0P02M EXCELLIANCE-EMFA0P02M Datasheet
197Kb / 5P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMFA0P02VAT EXCELLIANCE-EMFA0P02VAT Datasheet
183Kb / 5P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMZB08P03G EXCELLIANCE-EMZB08P03G Datasheet
192Kb / 5P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com