công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

INA821 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện INA821
Giải thích chi tiết về linh kiện  35-關V Offset, 7-nV/?숰z Noise, Low-Power, Precision Instrumentation Amplifier
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

INA821 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button INA821_19 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments INA821_19 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments INA821_19 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments INA821_19 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments INA821_19 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments INA821_19 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments INA821_19 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments INA821_19 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments INA821_19 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 43 page
background image
Temperature(C)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
-100
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
Mean
+3V
-3V
Temperature(C)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
Mean
+3V
-3V
Output Stage Offset Voltage (PV)
0
5%
10%
15%
0
-200
200
-100
100
Output Offset Voltage Drift (PV/qC)
0
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
0
-5
5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
Input Stage Offset Voltage (PV)
0
5%
10%
15%
-30
30
-25 -20 -15 -10
-5
0
5
10
15
20
25
Input Stage Offset Voltage Drift (PV/qC)
0
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-0.4
0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
10
INA821
SBOS893B – AUGUST 2018 – REVISED MAY 2019
www.ti.com
Product Folder Links: INA821
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2018–2019, Texas Instruments Incorporated
7.7 Typical Characteristics
at TA = 25°C, VS = ±15 V, RL = 10 kΩ, VREF = 0 V, and G = 1 (unless otherwise noted)
N = 2667
Mean = 3.1 µV
Std. Dev. = 8.1 µV
Figure 1. Typical Distribution of
Input Stage Offset Voltage
N = 81
Mean = -0.03 µV/°C
Std. Dev. = 0.09 µV/°C
Figure 2. Typical Distribution of
Input Stage Offset Voltage Drift
N = 2667
Mean = 7.7 µV
Std. Dev. = 50.7 µV
Figure 3. Typical Distribution of
Output Stage Offset Voltage
N = 81
Mean = –1.09 µV/°C
Std. Dev. = 0.94 µV/°C
Figure 4. Typical Distribution of
Output Stage Offset Voltage Drift
81 units
Figure 5. Input Stage Offset Voltage vs Temperature
81 units
Figure 6. Output Stage Offset Voltage vs Temperature



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com