| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74LVC32A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74LVC32A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 11 page ![]() 74LVC32A 6/11 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.35 1.75 0.053 0.069 A1 0.1 0.25 0.004 0.010 A2 1.10 1.65 0.043 0.065 B 0.33 0.51 0.013 0.020 C 0.19 0.25 0.007 0.010 D 8.55 8.75 0.337 0.344 E 3.8 4.0 0.150 0.157 e 1.27 0.050 H 5.8 6.2 0.228 0.244 h 0.25 0.50 0.010 0.020 L 0.4 1.27 0.016 0.050 k0° 8° 0° 8° ddd 0.100 0.004 SO-14 MECHANICAL DATA 0016019D |