công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IN74LS164 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Integral Corp.

tên linh kiện IN74LS164
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit Serial-Input/Parallel-Outpout Shift Register
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEGRAL [Integral Corp.]
Trang chủ  http://www.iksemi.com/
Logo INTEGRAL - Integral Corp.

IN74LS164 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Integral Corp.

  IN74LS164 Datasheet HTML 1Page - Integral Corp. IN74LS164 Datasheet HTML 2Page - Integral Corp. IN74LS164 Datasheet HTML 3Page - Integral Corp. IN74LS164 Datasheet HTML 4Page - Integral Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
IN74LS164
2
MAXIMUM RATINGS
*
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCC
Supply Voltage
7.0
V
VIN
Input Voltage
7.0
V
VOUT
Output Voltage
5.5
V
Tstg
Storage Temperature Range
-65 to +150
°C
*Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur.
Functional operation should be restricted to the Recommended Operating Conditions.
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Symbol
Parameter
Min
Max
Unit
VCC
Supply Voltage
4.75
5.25
V
VIH
High Level Input Voltage
2.0
V
VIL
Low Level Input Voltage
0.8
V
IOH
High Level Output Current
-0.4
mA
IOL
Low Level Output Current
8.0
mA
TA
Ambient Temperature Range
0
+70
°C
fclock
Clock Frequency
0
25
MHz
tsu
Setup Time, A1 or A2 to Clock
15
ns
th
Hold Time, Clock to A1 or A2
5
ns
tw
Pulse Width, Clock
20
ns
tw
Pulse Width, Reset
20
ns
trec
Recovery Time
5
ns
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS over full operating conditions
Guaranteed Limit
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min
Max
Unit
VIK
Input Clamp Voltage
VCC = min, IIN = -18 mA
-1.5
V
VOH
High Level Output Voltage
VCC = min, IOH = -0.4 mA
2.7
V
VOL
Low Level Output Voltage
VCC = min, IOL = 4 mA
0.4
V
VCC = min, IOL = 8 mA
0.5
IIH
High Level Input Current
VCC = max, VIN = 2.7 V
20
mA
VCC = max, VIN = 7.0 V
0.1
mA
IIL
Low Level Input Current
VCC = max, VIN = 0.4 V
-0.4
mA
IO
Output Short Circuit Current
VCC = max, VO = 0 V
(Noote 1)
-20
-100
mA
ICC
Supply Current
VCC = max (Note 2)
27
mA
Note 1: Not more than one output should be shorted at a time, and duration should not exceed one second.
Note 2: ICC is measured with outputs open, serial inputs grouned, the clock input at 2.4 V, and a momentary
ground, then 4.5 V applied.



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com