công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EMDA0P10G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Excelliance MOS Corp.

tên linh kiện EMDA0P10G
Giải thích chi tiết về linh kiện  P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Trang chủ  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.

EMDA0P10G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Excelliance MOS Corp.

  EMDA0P10G Datasheet HTML 1Page - Excelliance MOS Corp. EMDA0P10G Datasheet HTML 2Page - Excelliance MOS Corp. EMDA0P10G Datasheet HTML 3Page - Excelliance MOS Corp. EMDA0P10G Datasheet HTML 4Page - Excelliance MOS Corp. EMDA0P10G Datasheet HTML 5Page - Excelliance MOS Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
 
 
2016/9/1 
p.4 
EMDA0P10G
‐V   ‐ Drain‐Source Voltage( V )
0
0
4
1
DS
16
8
12
23
4
‐7.0V
V   = ‐10 V
GS
Typical output characteristics
5
‐8.0V
Body Diode Forward Voltage Variation
with Source Current and Temperature
T   = 125°C
‐V   ‐ Body Diode Forward Voltage( V )
0.6
0.0001
0
0.001
0.01
SD
0.2
0.4
25°C
V    = 0V
0.1
1
10
GS
A
0.8
1.0
‐55°C
1.2
On‐Resistance Variation with Temperature
T   ‐ Junction Temperature ( °C )
‐50
0.4
0.7
1.0
0
J
‐25
25
D
I   = ‐3.4 A
V    = ‐10V
1.3
1.6
1.9
GS
125
50
75
100
150
On‐Resistance Variation with Gate‐Source Voltage
T   = 25°C
T   = 125°C
‐ V   ‐ Gate‐Source Voltage( V )
6
0
2
0.10
GS
4
A
0.20
0.30
0.40
8
A
10
I   = ‐ 3.4 A
D
A
T   = ‐55°C
‐V   ‐ Gate‐Source Voltage( V )
2
2
0
6
GS
3
V   = ‐ 10V
10
4
8
12
DS
45
6
25°C
125°C
Transfer Characteristics
On‐Resistance Variation with Drain Current and Gate Voltage
‐ I   ‐ Drain Current( A )
1.5
0.5
0
1.0
3
D
6
GS
V    = ‐ 7.0 V
2.0
9
12
‐ 8.0 V
‐ 10.0 V
15
2.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com