công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BH-2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Eaton All Rights Reserved.

tên linh kiện BH-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  BH-2 modular fuse blocks, 700 V, 400 A
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EATON [Eaton All Rights Reserved.]
Trang chủ  https://www.eaton.com
Logo EATON - Eaton All Rights Reserved.

BH-2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Eaton All Rights Reserved.

  BH-2 Datasheet HTML 1Page - Eaton All Rights Reserved. BH-2 Datasheet HTML 2Page - Eaton All Rights Reserved. BH-2 Datasheet HTML 3Page - Eaton All Rights Reserved.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2
Technical Data 1202
Effective December 2016
BH-2 modular fuse blocks, 700 V, 400 A
Eaton.com/bussmannseries
Dimensions: — mm/in
See Table 1 for A, B and C dimensions per fuse catalog symbol/
ampacity and block catalog number from build-a-code.
Agency information*
0: No agency information
1: UL Recognized and CSA Certified
Wire connector (AWG Cu)*
0: No connector
3: 2 hole for 6 - 250 kcmil
Stud size
1: 1/4 - 20
2: 5/16 - 18
3: 3/8 - 16
Catalog number build-a-code
BH - 2 X X X
Block family
Notes:
1. Always check applicable end use standards for required spacing between blocks, fuses or other hardware.
2. For applications above 700 V, consult appropriate electrical standard for proper creepage distances, clearance distances and insulator
voltage withstand ratings.
* Applicable only to BH-200_ configuration — no agency information, no connector.
67.31
2.65"
126.36
4.975"
B
99.82
3.93"
A
C
17.78
0.7"
79.50
3.13”
13.97 x 15.62
0.55" x .615"
31.75
1.25"
31.75
1.25"
6.60 x 9.53
0.26" x 0.375"
(Typ. 3)
(Typ. 3)
Table 1. Mounting dimensions - mm (in)
Bussmann series fuse
catalog symbol (amp range)
Fuse block cat.
no.
Stud dia. (in)
Fuse volts
Dimensions — mm (in)
A
B
C
170E7183
BH-2033
3/8
5000
450.09 (17.720)
629.41 (24.780)
495.05 (19.490)
170E7184
BH-2033
3/8
5000
450.09 (17.720)
629.41 (24.780)
495.05 (19.490)
170E7185
BH-2033
3/8
5000
450.09 (17.720)
629.41 (24.780)
495.05 (19.490)
170E7187
BH-2033
3/8
5000
450.09 (17.720)
629.41 (24.780)
495.05 (19.490)
170E7188
BH-2033
3/8
5000
450.09 (17.720)
629.41 (24.780)
495.05 (19.490)
170E7189
BH-2033
3/8
5000
450.09 (17.720)
629.41 (24.780)
495.05 (19.490)
170E8129
BH-2033
3/8
3300
163.07 (6.420)
342.39 (13.480)
208.03 (8.190)
170E9629
BH-2033
3/8
4000
299.97 (11.810)
479.30 (18.870)
344.93 (13.580)
170E9630
BH-2033
3/8
4000
299.97 (11.810)
479.30 (18.870)
344.93 (13.580)



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com