| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TV1325-3R0156-R bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Eaton All Rights Reserved. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TV1325-3R0156-R bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Eaton All Rights Reserved. |
|
4 / 5 page ![]() 4 Technical Data 10554 Effective August 2016 TV supercapacitors Cylindrical cells www.eaton.com/elx Temperature vs. Capacitance and ESR 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% -60 -40 -20 020406080 Temperature (°C) Capacitance ESR |