công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2KK5014 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện 2KK5014
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2KK5014 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2KK5014 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2KK5014 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2KK5014 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2KK5014 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2KK5014 Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
4
MOSFET
.
N-Channel Enhancement MOSFET
Typical Characterisitics
Figure 7.
01
2
3
45
0
2
4
6
8
10
ID = 2.8 A
VDD = 100 V
VDD = 50 V
Qg, GATE CHARGE (nC)
VDD = 75 V
Gate Charge Characteristics
Figure 8.
0.1
1
10
100
1
10
100
1000
f = 1 MHz
VGS = 0 V
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
Crss
Coss
Ciss
Capacitance vs Drain
to Source Voltage
Figure9.
0.01
0.1
1
1
2
4
6
8
TJ = 100 oC
TJ = 25 oC
TJ = 125 oC
t
AV, TIME IN AVALANCHE (ms)
UnclampedInductive
Switching Capability
Figure 10.
25
50
75
100
125
150
0
1
2
3
4
5
6
VGS = 6 V
R JC = 12
o
C/W
VGS = 10 V
T
C
, CASE TEMPERATURE (
o
C
)
Current vs Case Temperature
Operating Area
0.1
1
10
100
500
0.005
0.01
0.1
1
10
20
100 us
1 ms
1 s
10 ms
DC
10 s
100 ms
VDS, DRAIN to SOURCE VOLTAGE (V)
THIS AREA IS
LIMITED BY r
DS(on)
SINGLE PULSE
TJ = MAX RATED
R JA = 118
oC/W
TA = 25
oC
Figure 12. Single Pulse Maximum
Power Dissipation
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
110
100
1000
1
10
100
500
SINGLE PULSE
R JA = 118
oC/W
TA = 25
oC
t, PULSE WIDTH (sec)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com