công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

93C66BESTG bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 93C66BESTG
Giải thích chi tiết về linh kiện  4K Microwire Compatible Serial EEPROM
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

93C66BESTG bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Microchip Technology

Back Button 93C66BESTG Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology 93C66BESTG Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology 93C66BESTG Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology 93C66BESTG Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology 93C66BESTG Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology 93C66BESTG Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology 93C66BESTG Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology 93C66BESTG Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology 93C66BESTG Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 24 page
background image
93AA66A/B/C, 93LC66A/B/C, 93C66A/B/C
DS21795B-page 14
 2003 Microchip Technology Inc.
6-Lead Plastic Small Outline Transistor (OT) (SOT-23)
10
5
0
10
5
0
β
Mold Draft Angle Bottom
10
5
0
10
5
0
α
Mold Draft Angle Top
0.50
0.43
0.35
.020
.017
.014
B
Lead Width
0.20
0.15
0.09
.008
.006
.004
c
Lead Thickness
10
5
0
10
5
0
φ
Foot Angle
0.55
0.45
0.35
.022
.018
.014
L
Foot Length
3.10
2.95
2.80
.122
.116
.110
D
Overall Length
1.75
1.63
1.50
.069
.064
.059
E1
Molded Package Width
3.00
2.80
2.60
.118
.110
.102
E
Overall Width
0.15
0.08
0.00
.006
.003
.000
A1
Standoff
1.30
1.10
0.90
.051
.043
.035
A2
Molded Package Thickness
1.45
1.18
0.90
.057
.046
.035
A
Overall Height
1.90
.075
p1
Outside lead pitch (basic)
0.95
.038
p
Pitch
6
6
n
Number of Pins
MAX
NOM
MIN
MAX
NOM
MIN
Dimension Limits
MILLIMETERS
INCHES*
Units
1
D
B
n
E
E1
L
c
β
φ
α
A2
A
A1
p1
exceed .005" (0.127mm) per side.
Dimensions D and E1 do not include mold flash or protrusions. Mold flash or protrusions shall not
Notes:
JEITA (formerly EIAJ) equivalent: SC-74A
Drawing No. C04-120
*Controlling Parameter



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com