công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC859DSLZP66 bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC859DSLZP66
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hardware Specifications
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC859DSLZP66 bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC859DSLZP66 Datasheet HTML 36Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSLZP66 Datasheet HTML 37Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSLZP66 Datasheet HTML 38Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSLZP66 Datasheet HTML 39Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSLZP66 Datasheet HTML 40Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSLZP66 Datasheet HTML 41Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSLZP66 Datasheet HTML 42Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSLZP66 Datasheet HTML 43Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSLZP66 Datasheet HTML 44Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 92 page
background image
40
MPC866/859 Hardware Specifications
MOTOROLA
Bus Signal Timing
Bus Signal Timing
Table 12 shows the PCMCIA port timing for the MPC866/859.
Figure 30 shows the PCMCIA output port timing for the MPC866/859.
Figure 30. PCMCIA Output Port Timing
Figure 31 shows the PCMCIA output port timing for the MPC866/859.
Figure 31. PCMCIA Input Port Timing
Table 12. PCMCIA Port Timing
Num
Characteristic
33 MHz
40 MHz
50 MHz
66 MHz
Unit
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
P57
CLKOUT to OPx, valid (MAX = 0.00 x B1
+ 19.00)
—
19.00
—
19.00
—
19.00
—
19.00
ns
P58
HRESET negated to OPx drive 1(MIN =
0.75 x B1 + 3.00)
1 OP2 and OP3 only.
25.70
—
21.70
—
18.00
—
14.40
—
ns
P59
IP_Xx valid to CLKOUT rising edge (MIN
= 0.00 x B1 + 5.00)
5.00
—
5.00
—
5.00
—
5.00
—
ns
P60
CLKOUT rising edge to IP_Xx invalid
(MIN = 0.00 x B1 + 1.00)
1.00
—
1.00
—
1.00
—
1.00
—
ns
CLKOUT
HRESET
Output
Signals
OP2, OP3
P57
P58
CLKOUT
Input
Signals
P59
P60
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com