công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC866T bảng dữ liệu(PDF) 66 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC866T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hardware Specifications
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC866T bảng dữ liệu(HTML) 66 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC866T Datasheet HTML 62Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC866T Datasheet HTML 63Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC866T Datasheet HTML 64Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC866T Datasheet HTML 65Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC866T Datasheet HTML 66Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC866T Datasheet HTML 67Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC866T Datasheet HTML 68Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC866T Datasheet HTML 69Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC866T Datasheet HTML 70Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 66 / 92 page
background image
66
MPC866/859 Hardware Specifications
MOTOROLA
CPM Electrical Characteristics
CPM Electrical Characteristics
Figure 68. SPI Master (CP = 1) Timing Diagram
12.11 SPI Slave AC Electrical Specifications
Table 27 shows the SPI slave timings as shown in Figure 69 and Figure 70.
Table 27. SPI Slave Timing
Num
Characteristic
All Frequencies
Unit
Min
Max
170
Slave cycle time
2
—
tcyc
171
Slave enable lead time
15
—
ns
172
Slave enable lag time
15
—
ns
173
Slave clock (SPICLK) high or low time
1
—
tcyc
174
Slave sequential transfer delay (does not require deselect)
1
—
tcyc
175
Slave data setup time (inputs)
20
—
ns
176
Slave data hold time (inputs)
20
—
ns
177
Slave access time
—
50
ns
SPIMOSI
(Output)
SPICLK
(CI=0)
(Output)
SPICLK
(CI=1)
(Output)
SPIMISO
(Input)
Data
166
167
161
161
160
msb
lsb
msb
msb
Data
lsb
msb
167
166
163
166
167
165
164
162
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com