| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
EMD02N60CS bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Excelliance MOS Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EMD02N60CS bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Excelliance MOS Corp. |
|
5 / 5 page ![]() 2013/10/22 p.5 EMD02N60CS ‐2 t ,Time (sec) Transient Thermal Response Curve 10 0.001 ‐5 0.01 0.02 10 ‐4 10 ‐3 10 Single Pulse 0.01 Duty Cycle = 0.5 0.1 0.1 0.05 0.2 1 P θ JC 4.R (t)=r(t) + R 3.T ‐ T = P * R (t) θ JC 2.R = 4.2°C/W 1.Duty Cycle,D = DM 1 10 1 J 100 10 t1 t2 θ JC θ JA A t2 t1 Notes: ‐1 DC V ‐ Drain‐Source Voltage( V ) Maximum Safe Operating Area V = 10V Single Pulse R = 4.2°C/W T = 25°C DS JC A GS R Limit DS(ON) 100μs 10ms 100ms 1ms 0.01 0.1 1 10 100 1 10 100 1000 10000 1s C a pa c i t a nc e C h ar ac t e r i s t i c s V GS =0 V V DS ‐ Dr a i n ‐ So u r c e Vo l t a g e ( V ) 0 5 10 15 2 0 25 3 0 10 10 0 100 0 Cr s s Co s s Ci s s f = 1 MH z 1 02 4 6 0 3 6 9 12 15 18 Q g , G at e C h ar ge ( nC ) I D =1 A V DS = 150 V 30 0V G a te C h a r g e C h a r a c te r i s t i c s 1 3 5 7 |