| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TP72 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Billiton Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TP72 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Billiton Ltd. |
|
2 / 7 page ![]() 南京拓微集成电路有限公司 2 引脚排列图 引脚分配 TP72xx 功能块框图 极限参数 引脚号 符号 引脚描述 M P P1 SOT23-3 SOT89-3 SOT89-3 1 1 2 Vss 接地引脚 2 3 1 Vout 电压输出端 3 2 3 Vin 电压输入端 参数 符号 极限值 单位 Vin 脚电压 VIN 8.0 V Vout 脚电流 Iout 500 mA Vout 脚电压 Vout Vss-0.3 ~ Vout+0.3 V 允许最大 功耗 SOT23-3 Pd 300 mW SOT89-3 Pd 500 mW 工作温度 TOpr -25 ~ +85 ℃ 存贮温度 Tstg -40 ~ +125 ℃ |