| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC7455 bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC7455 bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
36 / 64 page ![]() MPC7455 RISC Microprocessor Hardware Specifications, Rev. 4.1 36 Freescale Semiconductor Pinout Listings GBL E2 Low I/O BVSEL GND B5, C3, D6, D13, E17, F3, G17, H4, H7, H9, H11, H13, J6, J8, J10, J12, K7, K3, K9, K11, K13, L6, L8, L10, L12, M4, M7, M9, M11, M13, N7, P3, P9, P12, R5, R14, R17, T7, T10, U3, U13, U17, V5, V8, V11, V15 —— N/A HIT B2 Low Output BVSEL 4 HRESET D8 Low Input BVSEL INT D4 Low Input BVSEL L1_TSTCLK G8 High Input BVSEL 9 L2_TSTCLK B3 High Input BVSEL 12 No Connect A6, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, D14, D15, D16, D17, D18, D19, E12, E13, E14, E15, E16, E19, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G19, H14, H15, H16, H17, H18, H19, J14, J15, J16, J17, J18, J19, K15, K16, K17, K18, K19, L14, L15, L16, L17, L18, L19, M14, M15, M16, M17, M18, M19, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, P15, P16, P18, P19 —— — 3 LSSD_MODE E8 Low Input BVSEL 2, 7 MCP C9 Low Input BVSEL OVDD B4, C2, C12, D5, E18, F2, G18, H3, J5, K2, L5, M3, N6, P2, P8, P11, R4, R13, R16, T6, T9, U2, U12, U16, V4, V7, V10, V14 —— N/A PLL_CFG[0:4] B8, C8, C7, D7, A7 High Input BVSEL PMON_IN D9 Low Input BVSEL 10 PMON_OUT A9 Low Output BVSEL QACK G5 Low Input BVSEL QREQ P4 Low Output BVSEL SHD[0:1] E4, H5 Low I/O BVSEL 8 SMI F9 Low Input BVSEL SRESET A2 Low Input BVSEL SYSCLK A10 — Input BVSEL TA K6 Low Input BVSEL Table 15. Pinout Listing for the MPC7445, 360 CBGA Package (continued) Signal Name Pin Number Active I/O I/F Select 1 Notes |