công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC880CZP66 bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC880CZP66
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hardware Specifications
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC880CZP66 bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC880CZP66 Datasheet HTML 58Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC880CZP66 Datasheet HTML 59Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC880CZP66 Datasheet HTML 60Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC880CZP66 Datasheet HTML 61Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC880CZP66 Datasheet HTML 62Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC880CZP66 Datasheet HTML 63Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC880CZP66 Datasheet HTML 64Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC880CZP66 Datasheet HTML 65Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC880CZP66 Datasheet HTML 66Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 92 page
background image
MPC885/MPC880 Hardware Specifications, Rev. 3
62
Freescale Semiconductor
CPM Electrical Characteristics
Figure 61. Ethernet Collision Timing Diagram
Figure 62. Ethernet Receive Timing Diagram
134
TENA inactive delay (from TCLK1 rising edge)
10
50
ns
138
CLKO1 low to SDACK asserted 2
—20
ns
139
CLKO1 low to SDACK negated 2
—20
ns
1 The ratios SyncCLK/RCLK1 and SyncCLK/TCLK1 must be greater than or equal to 2/1.
2 SDACK is asserted whenever the SDMA writes the incoming frame DA into memory.
Table 24. Ethernet Timing (continued)
Num
Characteristic
All Frequencies
Unit
Min
Max
CLSN(CTS1)
120
(Input)
RCLK1
121
RxD1
(Input)
121
RENA(CD1)
(Input)
125
124
123
127
126
Last Bit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com