công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LI-USB30-V024STEREO bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Leopard Imaging Inc.

tên linh kiện LI-USB30-V024STEREO
Giải thích chi tiết về linh kiện  3D Stereo Camera
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEOPARD [Leopard Imaging Inc.]
Trang chủ  https://leopardimaging.com/
Logo LEOPARD - Leopard Imaging Inc.

LI-USB30-V024STEREO bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Leopard Imaging Inc.

  LI-USB30-V024STEREO Datasheet HTML 1Page - Leopard Imaging Inc. LI-USB30-V024STEREO Datasheet HTML 2Page - Leopard Imaging Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Specification
General Behavior
Video Resolution @ Frame rate
640 x 480 @ 60 fps
Sensitivity
4.8 V/lux-sec
Dynamic range
8 bit
Trigger mode
TBD
Interface (Optical)
IR cut filter
Yes
Sensor specification
Aptina MT9V024 Global Shutter WVGA Sensor
Shutter
Global
Format
1/3”
Resolution
H:752, V:480
Pixel size
H:6.0 um, V: 6.0 um
Color
Monochrome
Lens mount
M8 lens mount
M8 Lens
2.35mm, 170° DFOV
Interface (Electrical)
Interface
USB 3.0
Supply voltage
USB 3.0 +5 VDC power source
Current consumption
Approx. 270 mA at 5 VDC
Interface (Mechanical)
Dimensions (with lens)
L: 80 mm, W: 15 mm, H: 17 mm
Mass
12 g
Adjustment (Manual)
Shutter
Support
Gain
Support
Adjustment (Auto)
Shutter
Support
Gain
TBD
Environmental
Max. temperature (operation)
0 °C ~ 50 °C (32 °F~ 122 °F)
Max. temperature (storage)
-20 °C ~ 80 °C (-4 °F~176 °F)
Max. humidity (operation)
20 % ~ 80 %, relative, non-condensing
Max. humidity (storage)
20 % ~ 80 %, relative, non-condensing
Leopard Imaging Inc.
1130 Cadillac Ct., Milpitas, CA 95035,USA
Phone: +1-408-263-0988
Fax: +1-408-217-1960
Email:sales@leopardimaging.com
Website: www.leopardimaging.com
www.leopard-security.com



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com