công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WNMD2180-8/TR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Will Semiconductor Ltd.

tên linh kiện WNMD2180-8/TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel, 20V, 11A, Power MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
Trang chủ  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.

WNMD2180-8/TR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Will Semiconductor Ltd.

  WNMD2180-8/TR Datasheet HTML 1Page - Will Semiconductor Ltd. WNMD2180-8/TR Datasheet HTML 2Page - Will Semiconductor Ltd. WNMD2180-8/TR Datasheet HTML 3Page - Will Semiconductor Ltd. WNMD2180-8/TR Datasheet HTML 4Page - Will Semiconductor Ltd. WNMD2180-8/TR Datasheet HTML 5Page - Will Semiconductor Ltd. WNMD2180-8/TR Datasheet HTML 6Page - Will Semiconductor Ltd. WNMD2180-8/TR Datasheet HTML 7Page - Will Semiconductor Ltd. WNMD2180-8/TR Datasheet HTML 8Page - Will Semiconductor Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
WNMD2180
Absolute Maximum ratings
Thermal resistance ratings
a
Surface mounted on FR4 Board using 1 square inch pad size, 1oz copper
b
Surface mounted on FR4 board using minimum pad size, 1oz copper
c
Repetitive rating, pulse width limited by junction temperature, tp=10µs, Duty Cycle=1%
d
Repetitive rating, pulse width limited by junction temperature TJ=150°C.
Parameter
Symbol
10 S
Steady State
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
20
V
Gate-Source Voltage
VGS
±10
Continuous Drain Current a
TA=25°C
ID
11.0
8.2
A
TA=70°C
8.8
6.6
Maximum Power Dissipation a
TA=25°C
PD
1.7
0.9
W
TA=70°C
1.1
0.6
Continuous Drain Current b
TA=25°C
ID
10.8
7.7
A
TA=70°C
8.6
6.1
Maximum Power Dissipation b
TA=25°C
PD
1.6
0.8
W
TA=70°C
1.0
0.5
Pulsed Drain Current c
IDM
50
A
Operating Junction Temperature
TJ
-55 to 150
°C
Lead Temperature
TL
260
°C
Storage Temperature Range
Tstg
-55 to 150
°C
Single Operation
Parameter
Symbol
Typical
Maximum
Unit
Junction-to-Ambient Thermal Resistance
a
t ≤ 10 s
RθJA
61
72
°C/W
Steady State
102
128
Junction-to-Ambient Thermal Resistance
b
t ≤ 10 s
RθJA
65
75
Steady State
120
148
Junction-to-Case Thermal Resistance
Steady State
RθJC
54
63
Will Semiconductor Ltd.
2
2017/05/26- Rev.1.2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com