công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FA5515P bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện FA5515P
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS IC For Switching Power Supply Control
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

FA5515P bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button FA5515P Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FA5515P Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FA5515P Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FA5515P Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FA5515P Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FA5515P Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FA5515P Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers FA5515P Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers FA5515P Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 22 page
background image
FA551X
7
CS pin charge current (ICHG) vs. junction temperature (Tj)
UVLO OFF-to-ON threshold voltage (VCCON) vs.
UVLO ON-to-OFF threshold voltage (VCCOFF) vs.
junction temperature (Tj)
junction temperature (Tj)
H-level output voltage (VOH) vs. supply voltage (VCC)L-level output voltage (VOL) vs. supply voltage (VCC)
IO= –100mA
IO=100mA
-5.5
-5.3
-5.1
-4.9
-4.7
-4.5
-50
0
50
100
150
Tj (˚C)
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
-50
0
50
100
150
Tj (˚C)
8.9
8.95
9
9.05
9.1
-50
0
50
100
150
Tj (˚C)
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
10
15
20
25
30
VCC (V)
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
10
15
20
25
30
VCC (V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com