công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SY74 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanyou Corporation Limited

tên linh kiện SY74
Giải thích chi tiết về linh kiện  Magnetic Latching Relay
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYOU [Sanyou Corporation Limited]
Trang chủ  http://en.sanyourelay.com
Logo SANYOU - Sanyou Corporation Limited

SY74 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanyou Corporation Limited

  SY74 Datasheet HTML 1Page - Sanyou Corporation Limited SY74 Datasheet HTML 2Page - Sanyou Corporation Limited SY74 Datasheet HTML 3Page - Sanyou Corporation Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Standard
(
20
)
Coil Data at
voltage
(
.)
Max
voltage
(
.)
Max
Nominal
operating
power
Pulse
duration
(
)
ms
Operate
Release
Single coil
resistance
±10% ( )
Ω
Dual coil
resistance
±10% ( )
Ω
Nominal
voltage
(
)
VDC
Nominal
operating
±10(
)
mA
current
SY74
Outline Dimensions Wiring Diagram
,
,
(
:
)
unit
mm
Mounting Holes
Typical Applications
Unless otherwise specified:
If dimension
mm tolerance
mm
<1
,
: ±0.2
;
If dimension
mm tolerance
mm
1~5
,
: ±0.3
;
If dimension
mm tolerance
mm
>5
,
: ±0.4
.
Note:
.
before soldering
2.
:±0.5
.
Tolerance of mounting holes
mm
1. Extended terminal dimension is dimension
8.34
12
27
48
75
108
192
768
16.67
24
54
96
150
216
384
1,536
8.34
12
27
48
75
108
192
768
Ordering Information
Nomenclature
Switching Capacity: 40:40A
SY
-1 12
D
M 2
-XX
74 -40
Special Parameter:Nil-Standard type,XX-Customized Requirement
R
Contact Form:M-Form A,B-FormB
Coil Power:D:Standard type -Single/Dual:1.5W/3.0W;L:Sensitive Type-Single/Dual:1.0W/2.0W
Coil Voltage (VDC): 05, 06, 09, 12, 24
Number of Poles:1-1 Pole
Type Designation:SY
Coil Type:1-Single coil,2-Dual coils
Polarity:Nil-Positive polarity, R-Reverse polarity
74
100



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com