công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DELCOM110A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TOKYO SEIMITSU CO., LTD

tên linh kiện DELCOM110A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Detector (Differential Trans-Type) Features
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACCRETECH [TOKYO SEIMITSU CO., LTD]
Trang chủ  http://www.accretech.jp/english/index.html
Logo ACCRETECH - TOKYO SEIMITSU CO., LTD

DELCOM110A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TOKYO SEIMITSU CO., LTD

  DELCOM110A Datasheet HTML 1Page - TOKYO SEIMITSU CO., LTD DELCOM110A Datasheet HTML 2Page - TOKYO SEIMITSU CO., LTD DELCOM110A Datasheet HTML 3Page - TOKYO SEIMITSU CO., LTD DELCOM110A Datasheet HTML 4Page - TOKYO SEIMITSU CO., LTD DELCOM110A Datasheet HTML 5Page - TOKYO SEIMITSU CO., LTD DELCOM110A Datasheet HTML 6Page - TOKYO SEIMITSU CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
81
・
Electric Micrometer Display
Number of detectors that can be connected
Display
Data Output
Judgment
1
2
DELCOM 110A
DELCOM 300
DELCOM 120A
ELCOM 8
Dedicated measuring head plug gages are available for the ELCOM.
Refer to the ELCOM page for details.
MINICOM M5R, M30R
MINICOM M43RD
No
Digital
No
Yes
No
No
Yes
Yes
No
Bar graph
No
Bar graph
Meter
Digital
Analog
Analog and digital
RS232C (standard)
Analog/judgment output
(Option)
Analog
Analog and digital
ELCOM 8
Analog
RS232C (standard)
Analog/judgment output
(Option)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com