công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES2B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Anova Technologies CO., LTD.

tên linh kiện ES2B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Super Fast Rectifiers
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANOVA [Anova Technologies CO., LTD.]
Trang chủ  https://www.anova-semi.com/index_en.php
Logo ANOVA - Anova Technologies CO., LTD.

ES2B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Anova Technologies CO., LTD.

  ES2B Datasheet HTML 1Page - Anova Technologies CO., LTD. ES2B Datasheet HTML 2Page - Anova Technologies CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
ES2B-ES2J
www.anova-semi.com
Revision: A
Jun-25-2010
P. 2
AMBIENT TEMPERATURE , (℃)
AVERAGE FORWARD CURRENT, (A)
20
2
58
2
1
60
150
0
2
48.5
5
35
10
27
20
20
50
12
100
7
Fig. 1 - Forward Current Derating Curve
1
0.01
0.76
0.01
0.82
0.01
1
37
1
23
1 0.035
0.8 0.055
0.85
0.03
2
29
2
18
1
0.2
0.85
0.2
0.9
0.075
5
24
5
14.3
1
0.6
0.9
0.45
0.95
0.15
10
22.5
10
13.2
1
1.2
0.95
0.8
1
0.27
20
21.8
20
12.8
1
2
1
1.25
1.05
0.4
50
21.5
50
12.5
1
4.5
1.1
2.5
1.1
0.58
100
21.4
100
12.4
1
7
1.2
3.8
1.2
0.95
1
9.5
1.4
6.5
1.4
1.95
1
10
1.6
8.3
1.6
2.7
Fig. 3 - Typical Forward Characteristics
Ratings and Characteristics Curves (TA=25℃ unless otherwise noted)
Fig. 2 - Peak Forward Surge Current
Fig.4 - Typical Junction Capacitance
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
20
40
60
80
100
120
140
160
Ambient Temperature , (℃)
Single phase half wave
resistive or inductive load
0
10
20
30
40
50
60
1
10
100
Number of Cycles at 60 Hz
Pulse width 8.3 ms
single half-sine-wave
0.01
0.1
1
10
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Instantaneous Forward Voltage , (V)
ES2B to ES2D
SF2J
ES2G
TJ = 25℃
Pulse width = 300us
10
100
1
10
100
Reverse Voltage , (V)
ES2B to ES2G
ES2J
TJ= 25℃
f = 1MHz



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com