công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EM5303AGE bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Excelliance MOS Corp.

tên linh kiện EM5303AGE
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V/12V Synchronous Buck PWM Controller
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Trang chủ  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.

EM5303AGE bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Excelliance MOS Corp.

  EM5303AGE Datasheet HTML 1Page - Excelliance MOS Corp. EM5303AGE Datasheet HTML 2Page - Excelliance MOS Corp. EM5303AGE Datasheet HTML 3Page - Excelliance MOS Corp. EM5303AGE Datasheet HTML 4Page - Excelliance MOS Corp. EM5303AGE Datasheet HTML 5Page - Excelliance MOS Corp. EM5303AGE Datasheet HTML 6Page - Excelliance MOS Corp. EM5303AGE Datasheet HTML 7Page - Excelliance MOS Corp. EM5303AGE Datasheet HTML 8Page - Excelliance MOS Corp. EM5303AGE Datasheet HTML 9Page - Excelliance MOS Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
2012/10/16
Rev.A.7
4
EM5303/A
Absolute Maximum Ratings
(Note 1)
Supply voltage, VCC--------------------------------------------------------------
-0.3V to 16V
PHASE to GND
DC-------------------------------------------------------------------------------------
-5V to 16V
<200nS-------------------------------------------------------------------------------
-10V to 32V
BOOT to PHASE--------------------------------------------------------------------
16V
BOOT to GND
DC-------------------------------------------------------------------------------------
-0.3V to PHASE+16V
<200nS-------------------------------------------------------------------------------
-0.3V to 42V
UGATE
DC -----------------------------------------------------------------------------------
VPHASE -0.3V to VBOOT + 0.3V
<200ns------------------------------------------------------------------------------
VPHASE -5V to VBOOT +5V
LGATE
DC------------------------------------------------------------------------------------
-0.3V to VCC + 0.3V
<200ns------------------------------------------------------------------------------
-5V to VCC+5V
EN & FB------------------------------------------------------------------------------
-0.3V to 6V
Power Dissipation, PD @ TA = 25°C, PSOP-8 ------------------------------ 1.33W
Package Thermal Resistance, ΘJA, PSOP-8 (Note 2)--------------------------
75°C/W
Junction Temperature-----------------------------------------------------------
150°C
Lead Temperature (Soldering, 10 sec.)--------------------------------------
260°C
Storage Temperature Range---------------------------------------------------
-65°C to 150°C
ESD susceptibility (Note3)
HBM (Human Body Mode)-----------------------------------------------------
2KV
MM (Machine Mode)------------------------------------------------------------
200V
Recommended Operating Conditions
(Note4)
Supply Voltage, VCC
--------------------------------------------------------
4.5V to 13.2V
Junction Temperature
----------------------------------------------------
-40°C to 125°C
Ambient Temperature
----------------------------------------------------
-40°C to 85°C
Electrical Characteristics
VCC=12V, TA=25℃, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Test Conditions
Pin
Min
Typ
Max
Units
Supply Input Section
Supply Voltage
VCC
5
4.5
13.2
V
Supply Current
ICC
LGATE, UGATE open, Switching.
5
3
mA
Quiescent Supply Current
ICCQ
No Switching.
5
2
mA
Power on Reset Threshold
VCCRTH
5
4
4.2
4.4
V
Power on Reset Hysteresis
VCCHYS
5
0.2
V
Internal Oscillator
Free Running Frequency
FSW
EM5303
170
200
230
KHz
EM5303A
255
300
345
KHz
Ramp Amplitude
△VOSC
1
Vp-p



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com