| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPD9112W-2/TR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Will Semiconductor Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPD9112W-2/TR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Will Semiconductor Ltd. |
|
5 / 5 page ![]() Will Semico Package Recomm onductor Lt outline di end land p 0.80 - L td. imensions pattern (U 1.40 E1 E s Unit: mm) 5 SOD-323 Not This purp grou + L1 Symbol A A1 A2 b c D E E1 L L1 θ es: s recommen poses only. up to ensure Re Dimen Min. 0.800 0.000 0.800 0.250 0.080 1.200 1.600 2.500 0.250 0 ° nded land p Please con your PCB d A1 SP evision 1.1, nsions in mi Typ. - - - - - - - - 0.475 REF - - pattern is f nsult your m esign guidel A A2 PD9112W 2015/11/20 llimeters Max. 1.000 0.100 0.900 0.350 0.150 1.400 1.800 2.700 F 0.400 8 ° or reference manufacturing ines are met W e g t. |