công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N32905U1DN bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Nuvoton Technology Corporation

tên linh kiện N32905U1DN
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM926-based Media Processor
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

N32905U1DN bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button N32905U1DN Datasheet HTML 21Page - Nuvoton Technology Corporation N32905U1DN Datasheet HTML 22Page - Nuvoton Technology Corporation N32905U1DN Datasheet HTML 23Page - Nuvoton Technology Corporation N32905U1DN Datasheet HTML 24Page - Nuvoton Technology Corporation N32905U1DN Datasheet HTML 25Page - Nuvoton Technology Corporation N32905U1DN Datasheet HTML 26Page - Nuvoton Technology Corporation N32905U1DN Datasheet HTML 27Page - Nuvoton Technology Corporation N32905U1DN Datasheet HTML 28Page - Nuvoton Technology Corporation N32905U1DN Datasheet HTML 29Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 47 page
background image
N3290X DATASHEET
Nuvoton Technology Corp.
25
Release Date: May. 2013
http://www.nuvoton.com/
Rev. A5.1
Pin Name
I/O
Type
Description
GPE[7]
GPIO Port E Bit 7
SDCMD
IOU
SD Port 0 Command/Response
●
●
●
●
●
●
●
GPE[6]
GPIO Port E Bit 6
SDDAT[0]
IOU
SD Port 0 Data Bit 0
●
●
●
●
●
●
●
GPE[2]
GPIO Port E Bit 2
SDDAT[1]
IOU
SD Port 0 Data Bit 1
●
●
●
●
●
●
●
GPE[3]
GPIO Port E Bit 3
SDDAT[2]
IOU
SD Port 0 Data Bit 2
●
●
●
●
●
●
●
GPE[4]
GPIO Port E Bit 4
SDDAT[3]
IOU
SD Port 0 Data Bit 3
●
●
●
●
●
●
●
GPE[5]
GPIO Port E Bit 5
GPIO A
GPA[0]
IOU
GPIO Port A Bit 0
●
●
●
●
●
GPA[1]
IOU
GPIO Port A Bit 1
●
●
●
●
●
●
●
SD_CD_
SD Card Detect, Input, Low Active
GPA[2]
IOU
GPIO Port A Bit 2
●
●
●
●
●
LMVSYNC
MPU Mode VSYNC, Output
LFMARK
Frame Mark, Input
KPI_SO[0]
KPI Scan Out Bit 0
GPA[3]
IOU
GPIO Port A Bit 3
●
●
●
●
●
●
●
UHL_DP1
USB Host 1.0 Lite Port 1, D+
KPI_SO[1]
KPI Scan Out Bit 1
GPA[4]
IOU
GPIO Port A Bit 4
●
●
●
●
●
●
●
UHL_DM1
USB Host 1.0 Lite Port 1, D-
KPI_SO[2]
KPI Scan Out Bit 2
GPA[5]
IOU
GPIO Port A Bit 5
●
●
●
●
●
●
●
SPI0_CS1_
SPI Port 0 Device Select 1, Output, Low
Active
KPI_SO[3]
KPI Scan Out Bit 3
GPA[6]
IOU
GPIO Port A Bit 6
●
●
●
●
●
SPI1_CS1_
SPI Port 1 Device Select 1, Output, Low



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com