| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICS853011BMLF bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS853011BMLF bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Integrated Circuit Systems |
|
16 / 16 page ![]() 853011BM www.icst.com/products/hiperclocks.html REV. C JULY 13, 2005 16 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS853011 LOW SKEW, 1-TO-2 DIFFERENTIAL-TO-2.5V/3.3V LVPECL/ECL FANOUT BUFFER T E E H S Y R O T S I H N O I S I V E R v e Re l b a Te g a Pe g n a h C f o n o i t p i r c s e De t a D B B 3 T C 3 T D 3 T 3 4 4 6 8 V d e g n a h c - e l b a T L C E P V L V 3 . 3 H O . n i m V 2 2 . 2 o t . n i m V 5 9 2 . 2 m o r f , ° 5 8 @ . l a c i p y t V 5 9 2 . 2 o t l a c i p y t V 3 3 . 2 d n a V d e g n a h c - e l b a T L C E P V L V 5 . 2 H O d n a . n i m V 2 4 . 1 o t . n i m V 5 9 4 . 1 m o r f , ° 5 8 @ . l a c i p y t V 5 9 4 . 1 o t l a c i p y t V 3 5 . 1 - - d n a . n i m V 8 0 . 1 - o t . n i m V 5 0 0 . 1 - m o r f , ° 5 8 @ H O V d e g n a h c - e l b a T L C E . l a c i p y t V 5 0 0 . 1 - o t l a c i p y t V 7 9 . 0 . s m a r g a i D n o i t a n i m r e T t u p t u O L C E P V L d e t a d p U . D 4 e r u g i F e c a f e t n I t u p n I k c o l C L C E P V L d e t a d p U 3 0 / 2 / 9 B 8 3 1 . C 4 e r u g i F d e t c e r r o C . s w o r r e b m u N r e d r O / t r a P " e e r F d a e L " d e d d A 3 0 / 2 1 / 1 1 C 4 T4 5 . r e t t i J e s a h P e v i t i d d A d e d d a - e l b a T s c i t s i r e t c a r a h C C A . n o i t c e S r e t t i J e s a h P e v i t i d d A d e d d A 4 0 / 7 / 9 C 8 T 1 0 1 5 1 . t e ll u b e e r F - d a e L d e d d a - n o i t c e S s e r u t a e F . " s n i P t u p t u O d n a t u p n I d e s u n U r o f s n o i t a d n e m m o c e R " d e d d A - d a e L d e d d a d n a g n i k r a m e e r F - d a e L d e t c e r r o c - e l b a T n o i t a m r o f n I g n i r e d r O . e t o n e e r F 5 0 / 3 1 / 7 |