công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXTA152N085T bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện IXTA152N085T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Isc N-Channel MOSFET Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

IXTA152N085T bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  IXTA152N085T Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited IXTA152N085T Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
isc website:www.iscsemi.cn
isc & iscsemi is registered trademark
2
Isc N-Channel MOSFET Transistor
IXTA152N085T
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
BVDSS
Drain-Source Breakdown Voltage VGS=0V; ID=0.25mA
85
V
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS=VGS; ID=0.25mA
2.0
4.0
V
RDS(on)
Drain-Source On-Resistance
VGS= 10V; ID=25A
5.8
7.0
mΩ
IGSS
Gate-Source Leakage Current
VGS= ±20V;VDS=0V
±
0.2
μ
A
IDSS
Drain-Source Leakage Current
VDS=85V; VGS= 0V;Tj=25℃
VDS=85V; VGS= 0V;Tj=150℃
25
250
μ
A
VSDF
Diode forward voltage
ISD=25A, VGS = 0V
1.0
V



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com