công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP1511 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - 3PEAK INC.

tên linh kiện TP1511
Giải thích chi tiết về linh kiện  Stable 150kHz, 4關A, Rail-to-Rail, EveryCapTM Op Amps
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  3PEAK [3PEAK INC.]
Trang chủ  http://www.3peakic.com/
Logo 3PEAK - 3PEAK INC.

TP1511 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - 3PEAK INC.

  TP1511 Datasheet HTML 1Page - 3PEAK INC. TP1511 Datasheet HTML 2Page - 3PEAK INC. TP1511 Datasheet HTML 3Page - 3PEAK INC. TP1511 Datasheet HTML 4Page - 3PEAK INC. TP1511 Datasheet HTML 5Page - 3PEAK INC. TP1511 Datasheet HTML 6Page - 3PEAK INC. TP1511 Datasheet HTML 7Page - 3PEAK INC. TP1511 Datasheet HTML 8Page - 3PEAK INC. TP1511 Datasheet HTML 9Page - 3PEAK INC. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
3
TP1511/TP1511N/TP1512/TP1514
Stable 150kHz, 4μA, Rail-to-Rail, EveryCapTM Op Amps
www.3peakic.com.cn
REV A
ESD, Electrostatic Discharge Protection
Symbol
Parameter
Condition
Minimum Level
Unit
HBM
Human Body Model ESD
MIL-STD-883H Method 3015.8
8
kV
MM
Machine Model ESD
JEDEC-EIA/JESD22-A115
500
V
CDM
Charged Device Model ESD
JEDEC-EIA/JESD22-C101E
2
kV
5V Electrical Characteristics
The denotes the specifications which apply over the full operating temperature range, otherwise specifications are at TA = 27° C.
VSUPPLY = 5V, VCM = VOUT = VSUPPLY/2, RL = 100KΩ, CL =100pF, VSHDN is unconnected.
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
VOS
Input Offset Voltage
VCM = VSUPPLY/2
-3.0
± 0.2
+3.0
mV
VOS TC
Input Offset Voltage Drift
0.6
μV/° C
IB
Input Bias Current
1.0
pA
IOS
Input Offset Current
1.0
pA
Vn
Input Voltage Noise
f = 0.1Hz to 10Hz
3.6
μVP-P
en
Input Voltage Noise Density
f = 1kHz
f = 10kHz
95
82
nV/√Hz
RIN
Input Resistance
>100
CIN
Input Capacitance
Differential
Common Mode
1.5
3.0
pF
CMRR
Common Mode Rejection Ratio
VCM = 0.1V to 4.9V
80
110
dB
VCM
Common-mode Input Voltage Range
V-0.3
VDD+0.3
V
PSRR
Power Supply Rejection Ratio
85
110
dB
AVOL
Open-Loop Large Signal Gain
VOUT = 2.5V, RLOAD= 100kΩ
80
102
dB
VOUT = 0.1V to 4.9V, RLOAD= 100kΩ
72
102
dB
VOL, VOH
Output Swing from Supply Rail
RLOAD = 100kΩ
5
mV
ROUT
Closed-Loop Output Impedance
G = 1, f = 1kHz, IOUT = 0
30
Ω
RO
Open-Loop Output Impedance
f = 1kHz, 10kHz, IOUT = 0
4
ISC
Output Short-Circuit Current
Sink or source current
40
mA
VDD
Supply Voltage
2.1
6.0
V
IQ
Quiescent Current per Amplifier
4
5.6
μA
IQ(off)
Supply Current in Shutdown Note 1
0.1
μA
ISHDN
Shutdown Pin Current Note 1
VSHDN = 0.5V
VSHDN = 1.5V
-0.15
-0.15
μA
ILEAK
Output Leakage Current in Shutdown
Note1
VSHDN = 0V, VOUT = 0V
VSHDN = 0V, VOUT = 5V
-20
20
pA
VIL
SHDN Input Low Voltage Note 1
Disable
0.5
V
VIH
SHDN Input High Voltage Note 1
Enable
1.0
V
tON
Turn-On Time Note 1
SHDN Toggle from 0V to 5V
20
μs
tOFF
Turn-Off Time Note 1
SHDN Toggle from 5V to 0V
20
μs
PM
Phase Margin
RLOAD = 100kΩ, CLOAD = 100pF
67
°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com