công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WS2850B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - WORLDSEMI CO., LIMITED

tên linh kiện WS2850B
Giải thích chi tiết về linh kiện  RGB SMD5050 LED
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WORLDSEMI [WORLDSEMI CO., LIMITED]
Trang chủ  http://www.world-semi.com/
Logo WORLDSEMI - WORLDSEMI CO., LIMITED

WS2850B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - WORLDSEMI CO., LIMITED

  WS2850B Datasheet HTML 1Page - WORLDSEMI CO., LIMITED WS2850B Datasheet HTML 2Page - WORLDSEMI CO., LIMITED WS2850B Datasheet HTML 3Page - WORLDSEMI CO., LIMITED WS2850B Datasheet HTML 4Page - WORLDSEMI CO., LIMITED WS2850B Datasheet HTML 5Page - WORLDSEMI CO., LIMITED WS2850B Datasheet HTML 6Page - WORLDSEMI CO., LIMITED WS2850B Datasheet HTML 7Page - WORLDSEMI CO., LIMITED WS2850B Datasheet HTML 8Page - WORLDSEMI CO., LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
WS2850B
RGB SMD5050 LED
2 / 8
http://www.world-semi.com
V1.1
引出端功能
PIN Function
序号
ITM
符号
Symbol
管脚名
PIN
1
B-
蓝光负极
BLUE NEGATIVE
2
R-
红光负极
RED NEGATIVE
3
G-
绿光负极
GREEN NEGATIVE
4
G+
绿光正极
GREEN POSITIVE
5
R+
红光正极
RED POSITIVE
6
B+
蓝光正极
BLUE POSITIVE
最大额定值
Absolute maximum ratings(如无特殊说明,TA=25℃)
参数
Parameter
颜色
Color
符号
Symbol
最大额定值
Value
单位
Unit
消耗功效
Power Dissipation
GB
Pd
100
mW
R
75
顺向电流
Forward Current
RGB
IF
20
mA
顺向峰值电流
Pulse Current
R
IFP
50
mA
GB
100
反向电压
Reverse Voltage
RGB
VR
5
V
焊接温度
Soldering Temperature
RGB
Tsol
245°C(s)
°C
工作温度
Operating Temperature
RGB
Topr
-20°C~75°C
°C
储存温度
Storage Temperature
RGB
Tstg
-30°C~80°C
°C
IFP 条件:脉冲不超过 1/10 周期及 0.1ms 宽度
IFP Condition: Pulse current<“1/10 Cyc, 0.1ms width”



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com