công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

QPB7425 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Qorvo, Inc

tên linh kiện QPB7425
Giải thích chi tiết về linh kiện  75 25 dB CATV Amplifier (47 ??1218 MHz)
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  QORVO [Qorvo, Inc]
Trang chủ  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc

QPB7425 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Qorvo, Inc

  QPB7425 Datasheet HTML 1Page - Qorvo, Inc QPB7425 Datasheet HTML 2Page - Qorvo, Inc QPB7425 Datasheet HTML 3Page - Qorvo, Inc QPB7425 Datasheet HTML 4Page - Qorvo, Inc QPB7425 Datasheet HTML 5Page - Qorvo, Inc QPB7425 Datasheet HTML 6Page - Qorvo, Inc QPB7425 Datasheet HTML 7Page - Qorvo, Inc QPB7425 Datasheet HTML 8Page - Qorvo, Inc QPB7425 Datasheet HTML 9Page - Qorvo, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 24 page
background image
QPB7425
75 Ω 25 dB CATV Amplifier (47 – 1218 MHz)
Data Sheet
–Rev C, November 5, 2018 | Subject to change without notice
- 3 of 24 -
www.qorvo.com
®
Electrical Specifications
– 5V
Parameter
Condition (1)
Min
Typ
Max
Unit
Supply Voltage (VDD)
5
V
Supply Current (IDD)
55
mA
Frequency Range
47
1218
MHz
Gain
25
dB
Gain Slope
0.5
dB
Reverse Isolation
26.4
dB
Input Return Loss
20
dB
Output Return Loss
17
dB
Noise Figure
1.1
dB
CSO
21
 dBmV / ch output, 80 NTSC + 108 QAM, flat
59
dBc
CTB
21 dBmV / ch output, 80 NTSC + 108 QAM, flat
75
dBc
CCN
21 dBmV / ch output, 80 NTSC + 108 QAM, flat
52
dB
OIP2L
7
 dBm / tone output
44
dBm
OIP2H
7 dBm / tone output
41
dBm
OIP3
7 dBm / tone output
37
dBm
OP1dB
20.6
dBm
Thermal Resistance
ΘJC
35
˚C/W
Notes:
1.
Typical performance at these conditions: Temp = +25
 °C, V
DD = +5 V, 75 Ω system, Full band unless otherwise noted



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com