công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SLND-12VDC-R-B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Ningbo songle relay co.,ltd

tên linh kiện SLND-12VDC-R-B
Giải thích chi tiết về linh kiện  30A switching capability
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SONGLERELAY [Ningbo songle relay co.,ltd]
Trang chủ  http://www.songlerelay.com/?l=en
Logo SONGLERELAY - Ningbo songle relay co.,ltd

SLND-12VDC-R-B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Ningbo songle relay co.,ltd

  SLND-12VDC-R-B Datasheet HTML 1Page - Ningbo songle relay co.,ltd SLND-12VDC-R-B Datasheet HTML 2Page - Ningbo songle relay co.,ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
S L N D - 1 2 ( 2 4 ) - R - A ( B )
30A
With the use of DJ7042-6.3-21
Conversion C type
Normally open A type
SLND Series
Unit:mm
OUTLINE DIMENSIONS ,WIRING DIAGRAM
This product specification only for your reference, we will not notify you if
we do any improvement.We reserve all the right for the final explanation
Tolerance:±0.3
Terminal devration tolerance is 0.2mm
Tel.:
+86 574 62717777
62762658
62721968
ax
F
:+86 574 62721978
Web:www.songle.com
www.songlerelay.com
Email:sale@songle.com
Add.:CW7, Zone A, Far East Industrial Park, Yuyao City, Zhejiang, China
ip Code
Z
:315400
Web:www.songle.com
www.songlerelay.com
Add.:CW7, Zone A, Far East Industrial Park, Yuyao City, Zhejiang, China
Zip Code:315400



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com