công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD25VE64C bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

tên linh kiện GD25VE64C
Giải thích chi tiết về linh kiện  MCU
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Trang chủ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD25VE64C bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD25VE64C Datasheet HTML 17Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25VE64C Datasheet HTML 18Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25VE64C Datasheet HTML 19Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25VE64C Datasheet HTML 20Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25VE64C Datasheet HTML 21Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25VE64C Datasheet HTML 22Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25VE64C Datasheet HTML 23Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25VE64C Datasheet HTML 24Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25VE64C Datasheet HTML 25Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 28 page
background image
SPI NOR
Flash
19
1.65V~3.6V
WD: Dual Output
Packages
SOP8 208mil VSOP8 208mil WSON8 6x5mm WLCSP
SOP8 208mil VSOP8 208mil USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
SOP8 208mil VSOP8 208mil USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm WLCSP
SOP8 208mil VSOP8 208mil WSON8 6x5mm
SOP8 208mil VSOP8 208mil USON8 3x4mm USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
SOP8 208mil VSOP8 208mil USON8 3x4mm USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
SOP8 208mil VSOP8 208mil USON8 3x4mm USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm WLCSP
SOP8 208mil VSOP8 208mil USON8 3x4mm USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
SOP8 150mil SOP8 208mil VSOP8 150mil VSOP8 208mil USON8 3x3mm USON8 3x4mm USON8 4x4mm (0.45mm) LGA8 3x2mm
WSON8 6x5mm WLCSP
SOP8 150mil SOP8 208mil VSOP8 150mil VSOP8 208mil USON8 3x3mm USON8 3x4mm USON8 4x4mm (0.45mm) LGA8 3x2mm
WSON8 6x5mm
SOP8 150mil SOP8 208mil VSOP8 150mil VSOP8 208mil USON8 3x3mm USON8 3x4mm USON8 4x4mm (0.45mm) LGA8 3x2mm
WSON8 6x5mm WLCSP
SOP8 150mil SOP8 208mil VSOP8 150mil VSOP8 208mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 3x2mm (0.55mm) USON8 3x4mm
USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
SOP8 150mil SOP8 208mil VSOP8 150mil VSOP8 208mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 3x2mm (0.55mm) USON8 3x4mm
USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm WLCSP
SOP8 150mil SOP8 208mil VSOP8 150mil VSOP8 208mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 3x4mm USON8 4x4mm (0.45mm)
WSON8 6x5mm WLCSP
SOP8 150mil SOP8 208mil VSOP8 150mil VSOP8 208mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 3x3mm USON8 3x4mm
USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
SOP8 150mil SOP8 208mil VSOP8 150mil VSOP8 208mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 3x3mm USON8 3x4mm
USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
SOP8 150mil SOP8 208mil VSOP8 150mil VSOP8 208mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 3x3mm USON8 3x4mm
USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
SOP8 150mil SOP8 208mil VSOP8 150mil VSOP8 208mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 3x3mm USON8 3x4mm
USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
SOP8 150mil SOP8 208mil VSOP8 150mil VSOP8 208mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 3x3mm USON8 3x4mm
USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
SOP8 150mil SOP8 208mil VSOP8 150mil VSOP8 208mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 3x3mm USON8 3x4mm
USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
SOP8 150mil SOP8 208mil VSOP8 150mil VSOP8 208mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 3x3mm USON8 3x4mm
USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
SOP8 150mil SOP8 208mil VSOP8 150mil VSOP8 208mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 3x3mm USON8 3x4mm
USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
SOP8 150mil SOP8 208mil VSOP8 150mil VSOP8 208mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 3x3mm USON8 3x4mm
USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
SOP8 150mil SOP8 208mil VSOP8 150mil VSOP8 208mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 3x3mm USON8 3x4mm
USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
SOP8 150mil SOP8 208mil VSOP8 150mil VSOP8 208mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 3x3mm USON8 3x4mm
USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
SOP8 150mil SOP8 208mil VSOP8 150mil VSOP8 208mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 3x3mm USON8 3x4mm
USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
SOP8 150mil SOP8 208mil TSSOP8 173mil DIP8 300mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 1.5*1.5mm (0.45mm)
SOP8 150mil SOP8 208mil TSSOP8 173mil DIP8 300mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
USON8 1.5*1.5mm (0.45mm)
SOP8 150mil SOP8 208mil TSSOP8 173mil DIP8 300mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 4x4mm (0.45mm) WSON8 6x5mm
USON8 1.5*1.5mm (0.45mm)
SOP8 150mil SOP8 208mil TSSOP8 173mil DIP8 300mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 1.5*1.5mm (0.45mm)
SOP8 150mil SOP8 208mil TSSOP8 173mil DIP8 300mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 1.5*1.5mm (0.45mm)
SOP8 150mil SOP8 208mil TSSOP8 173mil DIP8 300mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 1.5*1.5mm (0.45mm)
SOP8 150mil SOP8 208mil TSSOP8 173mil DIP8 300mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 1.5*1.5mm (0.45mm)
SOP8 150mil SOP8 208mil TSSOP8 173mil DIP8 300mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 1.5*1.5mm (0.45mm)
SOP8 150mil SOP8 208mil TSSOP8 173mil DIP8 300mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 1.5*1.5mm (0.45mm)
SOP8 150mil SOP8 208mil TSSOP8 173mil DIP8 300mil USON8 3x2mm (0.45mm) USON8 1.5*1.5mm (0.45mm)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com